Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 21 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SCHURTER [Schurter Inc.]
Homepage  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.2323 Datasheet(HTML) 21 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.2323 Datasheet HTML 17Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 18Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 19Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 20Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 21Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 22Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 23Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 24Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 25Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 159
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
Fuseholder
Type FPG 6
Panel mount, front side,
Press-fit mount, secured with
potting compound on the rear side
Shocksafe category PC2
G-Sicherungshalter
Typ FPG 6
für Plattenmontage, von Frontseite,
Klemmbefestigung, gesichert mit
Vergussmasse auf der Rückseite
Berührungsschutz Kategorie PC2
Technical data
• Rated voltage: 250 V
• Rated current: 10 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C: 2,5 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta for accessible parts:
–25 to +85 °C
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V
• Nennstrom:
10 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 2,5 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu für berührbare Teile:
–25 bis +85 °C
• bayonet type fuse carrier, slotted
• solder-/quick-connect terminals
4,8 x 0,5 mm
• degree of protection IP40 from
frontside according to IEC 60529
• sealed from the rear
• suitable for equipment with protection
classes I and II according to IEC 60536
• Renkverschlusskappe mit Schlitz
• Löt-/Steckanschlüsse
4,8 x 0,5 mm
• Schutzgrad IP40 von Frontseite
nach IEC 60529
• vergussdicht von der Rückseite
• geeignet für Geräte der Schutzklassen
I und II nach IEC 60536
Panel thickness max. /
Plattendicke max.
solder-/quick-connect terminals 4,8 x 0,5 mm, tin plated,
for conductor cross-sections up to 2,5 mm2 /
Löt-/Steckanschlüsse 4,8 x 0,5 mm, verzinnt, für Leiter-
querschnitte bis 2,5 mm2
Panel mounting holes /
Durchbrüche in Montageplatte
Order No./
Fuse carrier /
Degree of protection /
Bestell-Nr.
Verschluss-Kappe
Schutzgrad
3101.0060
Fuseholder complete, black
slotted /
IP 40
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
mit Schlitz
Accessoires see page 196 / Zubehör siehe Seite 196
Approvals, Patents / Approbationen, Patente
SEV
(10 A/250 V)
UL
(16 A/250 V)
VDE
(10 A/250 V)
CSA
(16 A/250 V)
SEMKO
(10 A/250 V)
Additional technical data see page 149 /
Zusätzliche technische Daten siehe Seite 149
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
UL 512, CSA C22.2-39
Patents in U.S. (No. 4,453,794/4,536,054) and in further countries /
Patente in US (Nr. 4,453,794/4,536,054) und weiteren Ländern
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
NEW
NEU
Important note
The potting compound may have an
major influence on the termal behaviour
of the fuseholder. It is therefore necessary
to check the admissible temperatures
surface.
See page 138
Wichtiger Hinweis
Die Vergussmasse kann das thermische
Verhalten des Si-Halters wesentlich
beeinflussen. Es ist daher notwendig,
die zulässigen Temperaturen an der
Halteroberfläche zu überprüfen.
Siehe Seite 138
50
75
100


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn