Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 20 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SCHURTER [Schurter Inc.]
Homepage  http://www.schurterinc.com
Logo 

0031.2323 Datasheet(HTML) 20 Page - Schurter Inc.

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
158
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
Fuseholder
Type FPG 3
Panel mount, front side,
snap-in fastening
shocksafe category PC2
G-Sicherungshalter
Typ FPG 3
für Plattenmontage, von Frontseite,
Snap-in-Befestigung
Berührungsschutz Kategorie PC2
Fingergrip
Technical data
• Rated voltage: 250 V
• Rated current: 10 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C: 2,5 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta for accessible parts:
–25 to +85 °C
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V
• Nennstrom:
10 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 2,5 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu für berührbare Teile:
–25 bis +85 °C
• bayonet type fuse carrier, slotted or
fingergrip
• solder-/quick-connect terminals
4,8 x 0,5 mm
• degree of protection IP40 from front
side according to IEC 60529
• sealed from the rear
• suitable for equipment with protection
classes I and II according to IEC 60536
• Renkverschlusskappe mit Schlitz oder
Fingergrip
• Löt-/Steckanschlüsse
4,8 x 0,5 mm
• Schutzgrad IP40 von Frontseite nach
IEC 60529
• vergussdicht von der Rückseite
• geeignet für Geräte der Schutzklassen
I und II nach IEC 60536
Approvals, Patents / Approbationen, Patente
SEV
(10 A/250 V)
UL
(16 A/250 V)
VDE
(10 A/250 V)
CSA
(16 A/250 V)
SEMKO
(10 A/250 V)
Patents in U.S. (No. 4,453,794/4,536,054) and in further countries /
Patente in US (Nr. 4,453,794/4,536,054) und weiteren Ländern
Additional technical data see page 149 /
Zusätzliche technische Daten siehe Seite 149
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257)
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257)
UL 512, CSA C22.2-39
solder-/quick-connect terminals 4,8 x 0,5 mm, tin plated,
for conductor cross-sections up to 2,5 mm2 /
Löt-/Steckanschlüsse 4,8 x 0,5 mm, verzinnt, für Leiter-
querschnitte bis 2,5 mm2
Panel mounting holes /
Durchbrüche in
Montageplatte
Panel thickness s see order nos. /
Plattendicke s siehe Bestell-Nrn.
Order No./
Panel thickness s /
Fuse carrier /
Degree of protection /
Bestell-Nr.
Plattendicke s
Verschluss-Kappe
Schutzgrad
3101.0030
Fuseholder complete, black
1,0–1,8 mm
slotted /
IP 40
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
(1/1,2/1,5/1,8 mm)
mit Schlitz
3101.0031
Fuseholder complete, black
2,0–3 mm
slotted /
IP 40
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
(2/2,2/2,5/3 mm)
mit Schlitz
3101.0035
Fuseholder complete, black
1,0–1,8 mm
Fingergrip
IP 40
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
(1/1,2/1,5/1,8 mm)
3101.0036
Fuseholder complete, black
2,0–3 mm
Fingergrip
IP 40
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
(2/2,2/2,5/3 mm)
Accessoires see page 196 / Zubehör siehe Seite 196
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
50
75
100


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn