Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 16 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.2323 Datasheet(HTML) 16 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.2323 Datasheet HTML 12Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 13Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 14Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 15Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 16Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 17Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 18Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 19Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 20Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
154
Fuseholder
Type FEP
Panel mount, front side,
fixing nut fastening
shocksafe category PC1
G-Sicherungshalter
Typ FEP
für Plattenmontage, von Frontseite,
Schraubbefestigung.
Berührungsschutz Kategorie PC1
0031.1001
0031.1071
Panel mounting holes / Durchbrüche in Montageplatte
solder-terminals, tin
plated, for conductor
cross sections up to
1,5 mm2 /
Lötanschlüsse, ver-
zinnt, für Leiterquer-
schnitte bis 1,5 mm2
quick-connect
terminals 2,8 x 0,5
mm, tin plated /
Steckanschlüsse
2,8 x 0,5 mm,
verzinnt
Panel thickness /
Plattendicke
Technical data
• Rated voltage: 250 V
500 V (SEV)1
• Rated current: 6,3 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C: 2,5 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta for accessible parts:
–25 to +85 °C
• Contact resistance: 5 m
• Dielectric strength: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.2
• Insulation resistance (500 V DC/1 Min):
> 103 M
• Torque/Fixing nut:
max. 1,2 Nm
1 Fuse-links acording to the standards only
for 250 V
2
between metal mounting plate and live parts
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V
500 V (SEV)1
• Nennstrom:
6,3 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 2,5 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu für berührbare Teile:
–25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
• Spannungsfestigkeit: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.2
• Isolationswiderstand (500 V DC/1 Min.):
> 103 M
• Anzugsdrehmoment der Mutter:
max. 1,2 Nm
1 G-Sicherungseinsätze normgemäss nur
für 250 V
2
zwischen Metall-Montageplatte und unter
Spannung stehenden Teilen
• bayonet type fuse carrier, fingergrip
• solder- or quick-connect terminals
2,8 x 0,5 mm
• degree of protection IP42 from front-
side, according to IEC 60529
• Renkverschlusskappe, Fingergrip
• Löt- oder Steckanschlüsse
2,8 x 0,5 mm
• Schutzgrad IP42 von Frontseite nach
IEC 60529
Approvals / Approbationen
SEV
(10 A/500 V)
VDE-Certificate / VDE-Gutachten (6,3 A/250 V)
CS Australia
(6,3 A/250 V)
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257)
Order No./
Fuse carrier /
Terminals /
to fuseholder /
Bestell-Nr.
Verschluss-
Anschlüsse
zu Sicherungshalter
Kappe
solder- /
quick con./
Löt-
Steck-
0031.1001
Fuseholder complete, black
Fingergrip
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.1071
Fuseholder complete, black
Fingergrip
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.1028
Fuse carrier, bayonet, black
Fingergrip
0031.1001/71
Renkverschlusskappe, schwarz
Accessoires see page 196 / Zubehör siehe Seite 196
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
50
75
100


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn