Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 13 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.2323 Datasheet(HTML) 13 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.2323 Datasheet HTML 9Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 10Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 11Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 12Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 13Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 14Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 15Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 16Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 17Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 151
Additional technical data
to fuseholders
Types FPG 1 to FPG 6
Zusätzliche technische
Daten zu G-Sicherungshalter
Typen FPG 1 bis FPG 6
Technical data / Technische Daten
Contact resistance /
5 m
Durchgangswiderstand
Dielectric strength (AC / 1 Min.) /
> 3 kV
between live parts of different potentials
> 4 kV
between metal mounting plate and live parts
Spannungsfestigkeit
> 3 kV
zwischen unter Spannung stehenden Teilen mit unterschiedlichem Potential
> 4 kV
zwischen Metall-Montageplatte und unter Spannung stehenden Teilen
Impuls withstand voltage
Û 1,2/50
> 7 kV between live parts of different potentials
> 12 kV between metal mounting plate and live parts
Steh-Stossspannungsfestigkeit
Û 1,2/50
> 7 kV zwischen unter Spannung stehenden Teilen mit unterschiedlichem Potential
> 12 kV zwischen Metall-Montageplatte und unter Spannung stehenden Teilen
Insulation resistance
(500 V DC / 1Min.)
> 2x106 M
Ω between live parts of different potentials
> 1x106 M
Ω between metal mounting plate and live parts
Isolationswiderstand
(500 V DC / 1Min.)
> 2x106 M
Ω zwischen unter Spannung stehenden Teilen mit unterschiedlichem Potential
> 1x106 M
Ω zwischen Metall-Montageplatte und unter Spannung stehenden Teilen
Overvoltage category /
I to III
Überspannungs-Kategorie
I bis III
Pollution degree
1 to 3
Verschmutzungsgrad
1 bis 3
Clearance and creepage distances
> 3 mm between live parts of different potentials
> 8 mm between metal mounting plate and live parts (for appliances of protection class II)
Luft- und Kriechabstände
> 3 mm zwischen unter Spannung stehenden Teilen mit unterschiedlichem Potential
> 8 mm zwischen Metall-Montageplatte und unter Spannung stehenden Teilen
(für Geräte der Schutzklasse II)
Resistance to vibration /
Frequency range 10–500 Hz, cross-over frequency 60 Hz
< 60 Hz constant amplitude of 0,75 mm
> 60 Hz constant acceleration of 10 g
according to IEC 60068-2-6, test Fc
Vibrationsfestigkeit
Frequenzbereich 10–500 Hz, Übergangsfrequenz 60 Hz
< 60 Hz konstante Amplitude von 0,75 mm
> 60 Hz konstante Beschleunigung von 10 g
nach IEC 60068-2-6, Test Fc
Climatic category /
GPF at IP 40, GPR at IP67 according to DIN 40040 /
Klimakategorie
GPF bei IP 40, GPR bei IP67 nach DIN 40040
Terminals: / Anschlüsse:
Solderability /
Types FPG 1/2/3/6: 350 °C / 2 s according to IEC 60068-2-20, test Ta, method 2
Types FPG 4/5:
350 °C / 2 s according to IEC 60068-2-20, test Ta, method 1
Lötbarkeit
Typen FPG 1/2/3/6: 350 °C / 2 s nach IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 2
Typen FPG 4/5:
350 °C / 2 s nach IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1
Resistance to soldering heat /
Types FPG 1/2/3/6: 350 °C / 10 s according to IEC 60068-2-20, test Tb, method 2
Types FPG 4/5:
350 °C / 5 s according to IEC 60068-2-20, test Tb, method 1B
Lötwärmebeständigkeit
Typen FPG 1/2/3/6: 350 °C / 10 s nach IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 2
Typen FPG 4/5:
350 °C / 5 s nach IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 1B
Materials: Socket and cap /
thermoplastic, flammability class UL 94V-0 (nut: UL 94V-1)
Temp.-Index RTI > 140 °C (nut: 125 °C), Comparative Tracking-Index CTI > 175
Material: Sockel und Kappe
Thermoplast, Brennbarkeitsstufe UL 94V-0 (Mutter: UL 94V-1)
Temp.-Index RTI > 140 °C (Mutter: 125 °C), Kriechstromfestigkeit CTI > 175
Current conducting parts /
copper alloy, protected against corrosion /
Stromführende Teile
Kupferlegierung, korrosionsgeschützt
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn