Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 9 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SCHURTER [Schurter Inc.]
Homepage  http://www.schurterinc.com
Logo 

0031.2323 Datasheet(HTML) 9 Page - Schurter Inc.

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 147
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER*
Miniature fuse links /
G-Sicherungseinsätze
5 x 20 / 6,3 x 32 mm
Exposed / offen
for printed circuit boards /
for printed circuit boards /
für Leiterplatten
für Leiterplatten
Through hole mounting, horizontal /
Through hole mounting, vertical /
Through hole mounting, horizontal /
Durchsteckmontage, horizontal
Durchsteckmontage vertikal
Durchsteckmontage, horizontal
Screw type fuse carrier /
Bayonet type fuse carrier /
Bayonet type fuse carrier /
Schraub-Verschlusskappe
Renkverschlusskappe
Renkverschlusskappe
PC 2
PC
250 V
250 V
250 V (UL: 500 V)
250 V (*UL: 500 V)
16 A
10 A
10 A
10 A
4 W (5 x 20) / 4 W (6,3 x 32)
2,5 W (5x20) / 3,2 W (6,3x32)
2,5 W (5x20) / 3,2 W (6,3x32)
2,5 W
2,5 W
••
6,3 x 0,8 mm
IP 40, IP 67
IP 40
IP 40
FUL
FAU
FAC
OGD
OG
181
182
183
184
185
* Components with pre-inserted fuse-links are available on request / Auf Anfrage auch bestückt mit Sicherungseinsätzen lieferbar
Miniature fuse-links /
Miniature fuse links /
G-Sicherungseinsätze
G-Sicherungseinsätze
5 x 20 mm
5 x 20 / 6,3 x 32 mm
Unexposed / geschlossen
for printed circuit boards /
Panel mount, front side /
für Leiterplatten
für Plattenmont. von Frontseite
Through hole mounting, horizontal
Surface mounting SMT /
Fixing nut fastening /
Durchsteckmontage, horizontal
Oberflächenmontage SMT
Schraubbefestigung
Bayonet type fuse carrier /
Renkverschlusskappe
PC 2
250 V
250 V
250 V
250 V
250 V
10 A
10 A
6,3 / 10 A
10 A
10 A
2,5 / 2 W
2,5 / 2 W
3,2 / 2,5 W
2,5 / 2 W
4 W (5 x 20) / 4 W (6,3 x 32)
••
IP 40
OGN
OG
OG
OGN
FEU
172
173
174
175
176
suitable cover see
page 196 /
passende Abdeck-
haube siehe Seite 196
suitable cover see
page 196 /
passende Abdeck-
haube siehe Seite 196
*) suitable cover see
page 196 /
passende Abdeck-
haube siehe Seite 196
suitable cover see
page 196 /
passende Abdeck-
haube siehe Seite 196
MEDICAL GRADE
5 x 20 mm
6,3 x 32 mm
for high currents /
für hohe Ströme
5 x 20 mm
6,3 x 32 mm
5 x 20 mm
6,3 x 32 mm
Fuse block accepts 5 x 20 or
6,3 x 32 mm fuse-links /
Sockel kann wahlweise mit Si-Einsätzen
5 x 20 oder 6,3 x 32 mm bestückt werden
(*
*)
recessed fuse carrier /
zurückversetzte Kappe
(* Clip accepts 5 x 20 or
6,3 x 32 mm fuse-links /
Clip kann wahlweise
mit Si-Einsätzen 5 x 20
oder 6,3 x 32 mm be-
stückt werden


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn