Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 56 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.2323 Datasheet(HTML) 56 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.2323 Datasheet HTML 50Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 51Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 52Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 53Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 54Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 55Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 56Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 57Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 58Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
194
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
with lamp for /
mit Lampe für
Lamp fuseholders
Types MEL/MSI
Combination of fuseholder
and signal lamp
Gerätesicherungs-
lampen Typen MEL/MSI
Kombination von G-Siche-
rungshalter und Signallampe
MEL/MSI: Socket / Sockel
Cap / Kappe
Technical data
• 6,3 A / 250 V
• Panel mounting
• Bayonet-cap with inter-
changeable incandescent or
neon lamp
• Solder-/quick connect termi-
nals 2,8 x 0,5 mm
• Degree of protection IP 42
from front side according
to IEC 60529
Technische Daten
• 6,3 A / 250 V
• Frontplattenmontage
• Renkverschlusskappe mit
auswechselbarer Glüh- oder
Glimmlampe
• Löt-/Steckanschluss
2,8 x 0,5 mm
• Schutzgrad IP 42
von der Frontseite,
nach IEC 60529
Additional technical data see page 195 /
Zusätzliche technische Daten siehe Seite 195
Order No. (Socket and cap must be ordered separately) /
Bestell-Nr. (Sockel und Kappe separat bestellen)
Type / Typ
MEL
0032.0702
Socket / Sockel
6–28 V
MEL
0032.0704
Socket / Sockel
115 V
MEL
0032.0706
Socket / Sockel
230 V
MSI
0032.0802
Socket / Sockel
6–28 V
MSI
0032.0804
Socket / Sockel
115 V
MSI
0032.0806
Socket / Sockel
230 V
Bayonet-caps with built-in lamps /
Renkverschlusskappen mit eingebauten Lampen
clear glass / glasklar
clear red / rotklar
clear green / grünklar
0032.0761
0032.0771
0032.0781
6 V
0032.0762
0032.0772
0032.0782
12 V
0032.0763
0032.0773
16 V
0032.0764
0032.0774
0032.0784
24 V
0032.0765
0032.0775
0032.0785
28 V
0032.0770*
0032.0780*
0032.0790*
115 V ; / 230 V;
2
MEL:
Lamp lights, when fuse-link blows /
Lampe leuchtet auf, wenn Sicherungseinsatz unterbricht
MSI:
Lamp goes out, when fuse-link blows /
Lampe erlischt, wenn Sicherungseinsatz unterbricht
Lamp fuseholders
Types FEL/SIL
Combination of fuseholder
and signal lamp
Gerätesicherungs-
lampen Typen FEL/SIL
Kombination von G-Siche-
rungshalter und Signallampe
Order No. (Socket with cap) / Bestell-Nr. (Sockel mit Kappe)
Type /
Type /
Typ
Typ
FEL
0032.1002
6– 12 V ;
2
SIL
0032.1103
6 V ;
2
FEL
0032.1003
12– 24 V ;
2
SIL
0032.1104
12 V ;
2
FEL
0032.1004
24– 48 V ;
2
SIL
0032.1106
24 V ;
2
FEL
0032.1005
48– 72 V ;
2
SIL
0032.1107
36 V ;
2
FEL
0032.1008*
95–115 V ;
2
SIL
0032.1108
48 V ;
2
FEL
0032.1009* 115–250 V ;
2
SIL
0032.1111*
115 V ;
2
FEL
0032.1010* 400–500 V ;
2
SIL
0032.1112*
230 V ;
2
0032.1113*
400 V ;
2
FEL: Socket with cap /
Sockel mit Kappe
Cap / Kappe
Technical data
• 6,3 A/250 V
• Panel mounting
• Bayonet-cap with inter-
changeable incandescent or
neon lamp
• Solder terminals
• Degree of protection IP 44
from front side according
to IEC 60529
Technische Daten
• 6,3 A/250 V
• Frontplattenmontage
• Renkverschlusskappe mit
auswechselbarer Glüh- oder
Glimmlampe
• Lötanschlüsse
• Schutzgrad IP 44
von der Frontseite,
nach IEC 60529
FEL:
Lamp lights when fuse-link blows /
Lampe leuchtet auf, wenn Sicherungseinsatz unterbricht
SIL:
Lamp goes out, when fuse-link blows /
Lampe erlischt, wenn Sicherungseinsatz unterbricht
Approvals / Approbationen
FEL
(10 A/500 V)
SIL
(10 A/400 V)
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257)
* with neon lamp / mit Glimmlampe
Clear glass cap, green or red on request /
Kalotte glasklar, auf Wunsch rotklar oder grünklar
Panel cutout /
Durchbruch in
Montageplatte
Panel cutout / Durchbruch in Montageplatte
Additional technical data see page 195 /
Zusätzliche technische Daten siehe Seite 195
50
75
100
50
75
100
SIL: Socket with cap /
Sockel mit Kappe


Similar Part No. - 0031.2323

ManufacturerPart No.DatasheetDescription
Schurter Inc.
Schurter Inc.
0031.2320 SCHURTER-0031.2320 Datasheet
222Kb / 2P
   Caps to Holder FUL (IP 67)
19.08.2020
0031.2320 SCHURTER-0031.2320 Datasheet
221Kb / 2P
   Caps to Holder FUL (IP 67)
04.01.2022
0031.2322 SCHURTER-0031.2322 Datasheet
221Kb / 2P
   Caps to Holder FUL (IP 67)
04.01.2022
More results

Similar Description - 0031.2323

ManufacturerPart No.DatasheetDescription
Dubilier
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
Cooper Bussmann, Inc.
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
Littelfuse
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
Elektron Components Ltd.
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
Littelfuse
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz