Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 49 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.2323 Datasheet(HTML) 49 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.2323 Datasheet HTML 45Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 46Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 47Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 48Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 49Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 50Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 51Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 52Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 53Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 187
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
6,3 x 32 mm
for /
für
• PCB-terminals, tin-plated
• Leiterplattenanschlüsse, verzinnt
Fuseholder
open design
Type OG
for PCB
through hole mounting
G-Sicherungshalter
offene Bauart
Typ OG
für Leiterplatten
Durchsteckmontage
0031.8002
Technical data
• Rated voltage: 250 V (UL: 500 V)
• Rated current: 10 A
• Rated power acceptance at ambient air
temperature Ta 23 °C: 2,5 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air
temperatures Ta: –25 to +85 °C
• Contact resistance: 5 m
• Dielectric strength: 4 kV, 50 Hz,
1 Min. between metal board and
terminals
• Materials
socket: thermoset, UL 94V-0
clips:
copper-alloy, tin-plated
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V (UL: 500 V)
• Nennstrom:
10 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 2,5 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu: –25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
• Prüfspannung: 4 kV, 50 Hz, 1 Min.,
zwischen Metallplatte und den
Anschlüssen
• Werkstoffe,
Sockel:
Duroplast, UL 94V-0
Clips:
Kupferlegierung, verzinnt
Order No./
Bestell-Nr.
0031.8002
Fuseholder, black /
G-Sicherungshalter schwarz
Approvals / Approbationen
UL
(16 A/500 V1)
CSA
(10 A/250 V)
CS Australia (10 A/250 V)
1
Fuse-links according to the standards only for 250 V /
1
G-Sicherungseinsätze normgemäss nur für 250 V
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
UL 512, CSA C22.2-39
Drilling diagram /
Bohrplan
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
50
75
100


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn