Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 46 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SCHURTER [Schurter Inc.]
Homepage  http://www.schurterinc.com
Logo 

0031.2323 Datasheet(HTML) 46 Page - Schurter Inc.

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
184
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 / 6,3 x 32 mm
for /
für
Fuseholder
open design
Type OGD
for PCB
through hole mounting
G-Sicherungshalter
offene Bauart
Typ OGD
für Leiterplatten
Durchsteckmontage
Technical data
• Rated voltage: 250 V (UL: 500 V)
• Rated current: 10 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C: 2,5 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta: –25 to +85 °C
• Contact resistance: 2,5 m
• Dielectric strength: > 3 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Insulation resistance
(500 V DC/1 Min.): > 10 M
Ω*
• Resistance to vibration:
Frequency range 10–500 Hz, cross-
over frequency 60 Hz,
< 60 Hz constant amplitude
of 0,75 mm,
> 60 Hz constant acceleration of 10 g,
according to IEC 60068-2-6, test Fc
• Climatic category GPF according
to DIN 40040
• Solderability: 235°C/2 s, according
to IEC 60068-2-20, test Ta, method 1
• Resistance to soldering heat:
350 °C/10 s, according to
IEC 60068-2-20, test Tb, method 1B
• Materials:
socket: thermoplastic, UL 94V-0,
comparative tracking index CTI 275
clips: copper-alloy, tin-plated
* between live parts of different potentials
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V (UL: 500 V)
• Nennstrom:
10 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 2,5 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperatur
Tu: –25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 2,5 m
• Spannungsfestigkeit: > 3 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Isolationswiderstand
(500 V DC/1 Min.):> 10 M
Ω*
• Vibrationsfestigkeit:
Frequenzbereich 10–500 Hz,
Übergangsfrequenz 60 Hz,
< 60 Hz konstante Amplitude von
0,75 mm,
> 60 Hz konstante Beschleunigung
von 10 g, nach IEC 60068-2-6, Test Fc
• Klimakategorie GPF nach
DIN 40040
• Lötbarkeit: 235 °C/2 s, nach
IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1
• Lötwärmebeständigkeit: 350 °C/10 s,
nach IEC 60068-2-20, Test Tb,
Methode 1B
• Werkstoffe:
Sockel: Thermoplast, UL 94V-0
Kriechstromindex CTI 275
Clips: Kupferlegierung, verzinnt
* zwischen unter Spannung stehenden Teilen mit
unterschiedlichem Potential
• fuse block accepts
5 x 20 or 6,3 x 32 mm
fuse-links
• impossible to have two fuse-links in-
stalled at the same time
• insulation walls reduce the risk of el-
ectric shock
• “kicked” PCB-terminals, tin-plated for
optimized soldering on PCB
• spec. clip-ends prevent axial fuse-link
movement
• Sockel kann wahlweise mit
Sicherungseinsätzen 5 x 20 oder
6,3 x 32 mm bestückt werden
• das gleichzeitige Einsetzen von zwei
Sicherungseinsätzen ist nicht möglich
• hochgezogene Isolierwände bieten ei-
nen guten Berührungsschutz
• gesickte Leiterplattenanschlüsse, ver-
zinnt für optimale Leiterplattenlötung
• Spez. Clip-Ende verhindert axiale Ver-
schiebung des Si-Einsatzes
Order No./
suitable for fuse-links /
Bestell-Nr.
geeignet für G-Sicherungseinsätze
0031.8231
Socket, black, with “kicked” terminals /
5 x 20 and / und 6,3 x 32 mm
Sockel, schwarz, mit gesickten Anschlüssen
Accessoires see page 196 / Zubehör siehe Seite 196
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
UL 512, CSA C22.2-39
Approvals, Patents / Approbationen, Patente
SEV
(10 A/250 V)
UL
(16 A/500 V)
VDE
(10 A/250 V)
CSA (16 A/250 V)
SEMKO
(10 A/250 V)
Patents in U.S. (No. 4,606,590) and in further countries /
Patente in US (Nr. 4,606,590) und weiteren Ländern
x
= Distance between printed circuit boards and the clip /
= Abstand zwischen der Leiterplatten-Oberseite und der
Federclip-Unterseite
Drilling diagram /
Bohrplan
printed circuit
board /
Leiterplatte
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
for / für 5 x 20 mm
and / und 6,3x 32 mm
50
75
100


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn