Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 42 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.2323 Datasheet(HTML) 42 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.2323 Datasheet HTML 38Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 39Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 40Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 41Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 42Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 43Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 44Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 45Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 46Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
180
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 / 6,3 x 32 mm
for /
für
Fuseholder
Type FEC
panel mount, front side
fixing nut fastening
shocksafe category PC2
G-Sicherungshalter
Typ FEC
für Plattenmontage, von Frontseite,
Schraubbefestigung
Berührungsschutz Kategorie PC2
Fingergrip fuse carrier /
Fingergrip Renkverschlusskappe
0031.1631
0031.1611/13
0031.1616
quick-connect terminals 6,3 x 0,8 mm /
Steckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm
Panel mounting holes / Durchbrüche in Montageplatte
Panel thickness /
Plattendicke
Fixing nut, SW 14 /
Befestigungsmutter, SW 14
Order No./
Socket and fuse carrier must be ordered separately /
Fuse carrier /
suitable for fuse-links /
Bestell-Nr.
Sockel und Renkverschlusskappe separat bestellen
Verschlusskappe
geeignet für G-Sicherungseinsätze
0031.1631
Socket, black /
5 x 20 and / und 6,3 x 32 mm
Sockel, schwarz
0031.1611
Fuse carrier, bayonet, black /
slotted /
5 x 20 mm
Renkverschlusskappe, schwarz
mit Schlitz
0031.1613
Fuse carrier, bayonet, black /
slotted /
6,3 x 32 mm
Renkverschlusskappe, schwarz
mit Schlitz
0031.1616
Fuse carrier, bayonet, black /
Fingergrip
6,3 x 32 mm
Renkverschlusskappe, schwarz
Accessoires see page 196 / Zubehör siehe Seite 196
• bayonet type fuse carrier, slotted
or fingergrip
• quick-connect terminals 6,3 x 0,8 mm
((2,8 x 0,5 mm on request)
• degree of protection IP 40 from front
side, according to IEC 60529
• suitable for equipment with protection
classes I and II according to IEC 60536
• Renkverschlusskappe mit Schlitz oder
Fingergrip
• Steckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm
(2,8 x 0,5 mm auf Anfrage)
• Schutzgrad IP40 von Frontseite,
nach IEC 60529
• geeignet für Geräte der Schutzklassen
I und II nach IEC 60536
Technical data
• Rated voltage: 500 V *
250 V (FIMKO, CS)
• Rated current: 10 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C
for fuse links
5 x 20: 4 W/6,3 x 32: 4 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta for accessible parts:
–25 to +85 °C
• Contact resistance: 5 m
• Dielectric strength: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min. between metal mounting plate
and live parts
• Insulation resistance (500 V DC/1 Min):
> 103 M
• Torque/Fixing nut:
max. 1,2 Nm
* Fuse-links according to the standards only for
250 V
Technische Daten
• Nennspannung: 500 V *
250 V (FIMKO, CS)
• Nennstrom:
10 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu23 °C
für G-Sicherungseinsätze
5 x 20: 4 W/6,3 x 32: 4 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu für berührbare Teile:
–25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
• Spannungsfestigkeit: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min. zwischen Metall-Montageplatte
und unter Spannung stehenden Teilen
• Isolationswiderstand (500 V DC/1 Min.):
> 103 M
• Anzugsdrehmoment der Mutter:
max. 1,2 Nm
* G-Sicherungseinsätze normgemäss nur für
250 V
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
UL 512, CSA C22.2-39
Approvals / Approbationen
SEV
(10 A/500 V)
UL
(20 A/500 V)
VDE
(10 A/500 V)
CSA
(12 A/500 V)
SEMKO
(10 A/500 V)
CS Australia (10 A/250 V)
FIMKO
(10 A/250 V)
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
for / für 5 x 20 mm
and / und 6,3 x 32 mm
50
75
100


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn