Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 37 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SCHURTER [Schurter Inc.]
Homepage  http://www.schurterinc.com
Logo 

0031.2323 Datasheet(HTML) 37 Page - Schurter Inc.

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 175
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
Order No./
Packaging /
Bestell-Nr.
Verpackung
0031.8221
Fuseholder, black /
packaged loose, 100 pieces /
G-Sicherungshalter, schwarz
lose geschüttet à 100 Stück
0031.8222
Fuseholder, black /
blister tray, 500 pieces /
G-Sicherungshalter, schwarz
Flachmagazin à 500 Stück
0853.0551
Cover /
Technical data see page 196 /
Abdeckhaube max. 1,6 W
Technische Daten siehe Seite 196
Technical data
• Rated voltage: 250 V
• Rated current: 10 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C:
without cover: 2,5 W
with cover: 2 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta: –25 to +85 °C
• Contact resistance: 5 m
• Dielectric strength: > 3 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Impuls withstand voltage
Û1,2/50: > 12 kV*
• Insulation resistance
(500 V DC/1 Min.): > 10 M
• Overvoltage category: I to III
• Pollution degree: 1 to 3
• Clearance and creepage distances:
> 4 mm*
• Resistance to vibration:
Frequency range 10–500 Hz, cross-
over frequency 60 Hz,
< 60 Hz constant amplitude
of 0,75 mm,
> 60 Hz constant acceleration of 10 g,
according to IEC 60068-2-6, test Fc
• Climatic category GPF according
to DIN 40040
• Solderability: 235 °C/2 sec., accor-
ding to IEC 60068-2-58, test Td
• Resistance to soldering heat:
260 °C/10 sec., according to
IEC 60068-2-20,test Tb
• Materials:
socket: thermoplastic, UL 94V-0,
comparative tracking index CTI 250
clips: copper-alloy, tin-plated
* between live parts of different potentials
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V
• Nennstrom:
10 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C:
ohne Abdeckhaube: 2,5 W
mit Abdeckhaube: 2 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu: –25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
• Spannungsfestigkeit: > 3 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Steh-Stossspannungsfestigkeit
Û1,2/50: > 12 kV*
• Isolationswiderstand
(500 V DC/1 Min.): > 10 M
• Überspannungskategorie: I bis III
• Verschmutzungsgrad: 1 bis 3
• Luft- und Kriechabstände:
> 4 mm*
• Vibrationsfestigkeit:
Frequenzbereich 10–500 Hz,
Übergangsfrequenz 60 Hz,
< 60 Hz konstante Amplitude von
0,75 mm,
> 60 Hz konstante Beschleunigung
von 10 g, nach IEC 60068-2-6, Test Fc
• Klimakategorie GPF nach
DIN 40040
• Lötbarkeit: 235 °C/2 Sek., nach
IEC 60068-2-58, Test Td
• Lötwärmebeständigkeit:
260 °C/10 Sek., nach IEC 60068-2-20,
Test Tb
• Werkstoffe:
Sockel: Thermoplast, UL 94V-0
Kriechstromindex CTI 250
Clips: Kupferlegierung, verzinnt
* zwischen unter Spannung stehenden Teilen mit
unterschiedlichem Potential
• low profile fuse block with insulation
walls
• kleine Bauhöhe, Sockel mit hoch-
gezogenen Isolierwänden
Fuseholder
open design
Type OGN
for PCB
surface mounting
suitable for reflow and
vapour-phase soldering
G-Sicherungshalter
offene Bauart
Typ OGN
für Leiterplatten
Oberflächenmontage
geeignet für Reflow- und Dampf-
phasenlötung
Cover / Abdeckhaube
0853.0551
0031.8221/22
max. dimensions for removal of cover/
max. Mass beim Entfernen der Abdeckhaube
Approvals / Approbationen
SEV
(10 A/250 V)
UL
(10 A/250 V)
VDE
(10 A/250 V)
CSA (10 A/250 V)
SEMKO
(10 A/250 V)
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257)
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
UL 512, CSA C22.2-39
Cover / Abdeckhaube
Solder pads /
Anschlussflächen
Blister tray package
Flachmagazin-Verpackung
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
Derating curves / Derating-Kurven
without cover / ohne Abdeckhaube
with cover / mit Abdeckhaube
50
75
100


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn