Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 36 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SCHURTER [Schurter Inc.]
Homepage  http://www.schurterinc.com
Logo 

0031.2323 Datasheet(HTML) 36 Page - Schurter Inc.

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
174
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
Fuseholder
open design
Type OG
for PCB
through hole mounting
G-Sicherungshalter
offene Bauart
Typ OG
für Leiterplatten
Durchsteckmontage
0751.0052/62
with straight terminals /
mit geraden Anschlüssen
0751.0110
with “kicked” terminals /
mit gesickten Anschlüssen
Technical data
• Rated voltage: 250 V *
• Rated current: 6,3 A: 0751.0052/62
0751.0110
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C:
2,5 resp. 2,0 W*
• Power acceptance depending on the
ambient air temperature Ta:
see derating curves
Additional information
see pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta: –25 to +85 °C
• Contact resistance: 5 m
Ω*
• Clip-Material: bronze or brass,
tin-plated
* between 2 clips
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V *
• Nennstrom:
6,3 A:0751.0052/62
0751.0110
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C:
2,5 bzw. 2,0 W*
• Zul. Leistungsaufnahme in Abhängig-
keit der Umgebungstemperatur Tu:
siehe Derating-Kurven.
Zusätzliche Informationen siehe
Seiten 139–143
• Bereich der zulässigen Umgebungs-
temperatur Tu: –25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
Ω*
• Clip-Material: Bronze oder Messing,
verzinnt
* zwischen 2 clips
Approvals / Approbationen
UL: 0751.0052
(6,3 A/250 V)
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
UL 512
Order No./
Terminals /
Bestell-Nr.
Anschlüsse
0751.0052
Clip, bronze, tin-plated /
Clip, Bronze, verzinnt
straight / gerade
suitable cover see page 196 /
0751.0062
Clip, brass, tin-plated /
passende Abdeckhaube siehe Seite 196
Clip, Messing, verzinnt
0751.0110
Clip, brass, tin-plated /
“kicked” / gesickt
Clip, Messing, verzinnt
0751.0052/62
0751.0110
Drilling diagram /
Bohrplan
Drilling diagram /
Bohrplan
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
I << In
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
20
30
40
50
60
70
80
90
I=1.0In
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
I << In
I = 1.0 In
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
Derating curves / Derating-Kurven
for part no. / für Artikel-Nr.
0751.0062
0751.0110
for part nos. / für Artikel-Nrn.
0751.0052
50
75
100


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn