Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 33 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.2323 Datasheet(HTML) 33 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.2323 Datasheet HTML 29Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 30Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 31Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 32Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 33Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 34Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 35Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 36Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 37Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 171
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
Order No./
Bestell-Nr.
0031.5101
Fuseholder
G-Sicherungshalter
0853.9561
Cover /
Abdeckhaube max. 1,6 W
Technical data see page 196 /
0853.9562
Cover /
Technische Daten siehe Seite 196
Abdeckhaube max. 2,5 W
Technical data
• Rated voltage: 250 V
• Rated current: 4 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C:
without cover: 3,2 W
with cover: 2 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air
temperatures Ta: –25 to +85 °C
• Dielectric strength: > 3 kV, 50 Hz,
1 Min. between metal board and
terminals
• Insulation resistance at
500 V DC/1 Min.: > 104 M
Ω between
metal board and terminals
• Contact resistance: 10 m
• Soldering conditions:
max.350 °C/3 sec
• Materials
socket: thermoplast,
fiberglass-reinforced
clips:
brass, tin-plated
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V
• Nennstrom:
4 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C:
ohne Abdeckhaube: 3,2 W
mit Abdeckhaube: 2 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu: –25 bis +85 °C
• Prüfspannung: > 3 kV, 50 Hz, 1 Min.,
zwischen Metallplatte und den
Anschlüssen
• Isolationswiderstand bei
500 V DC/1 Min.: > 104 M
Ω zwischen
Metallplatte und den Anschlüssen
• Durchgangswiderstand: 10 m
• Lötbedingungen:
max. 350 °C/3 Sek.
• Werkstoffe,
Sockel:
Thermoplast, glasfaser-
verstärkt
Clips:
Messing, verzinnt
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
UL 512, CSA C22.2-39
• solder-terminals, tin-plated
• Lötanschlüsse, verzinnt
Fuseholder
open design
Type UHB
board mount,
screw or rivet fastening
G-Sicherungshalter
offene Bauart
Typ UHB
für Plattenmontage,
Schraub- oder Nietbefestigung
0031.5101
Cover / Abdeckhaube
0853.9561/62
solder-terminals tin plated,
for conductor cross-sections up to 1,5 mm2 /
Lötanschlüsse verzinnt,
für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2
Approvals / Approbationen
UL
(6,3 A/250 V)
CSA
(6,3 A/250 V)
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 1.0 In
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 1.0 In
Derating curves / Derating-Kurven
without cover / ohne Abdeckhaube
with cover / mit Abdeckhaube
50
75
100


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn