Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

0031.3555 Datasheet(PDF) 10 Page - Schurter Inc.

Part # 0031.3555
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.3555 Datasheet(HTML) 10 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.3555 Datasheet HTML 6Page - Schurter Inc. 0031.3555 Datasheet HTML 7Page - Schurter Inc. 0031.3555 Datasheet HTML 8Page - Schurter Inc. 0031.3555 Datasheet HTML 9Page - Schurter Inc. 0031.3555 Datasheet HTML 10Page - Schurter Inc. 0031.3555 Datasheet HTML 11Page - Schurter Inc. 0031.3555 Datasheet HTML 12Page - Schurter Inc. 0031.3555 Datasheet HTML 13Page - Schurter Inc. 0031.3555 Datasheet HTML 14Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
148
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER*
SELECTOR CHART
ÜBERSICHT
Suitable for fuse-link size /
Miniature fuse-links
Sub-miniature fuse-links /
Geeignet für Sicherungs-
G-Sicherungseinsätze
Kleinst-
einsatz-Grösse
6,3 x 32 mm
Sicherungseinsätze
Design / Bauart
Exposed / offen
Exposed / offen
Type of mounting /
Board mount /
for printed circuit boards /
for printed circuit boards /
Befestigungsart
für Plattenmontage
für Leiterplatten
für Leiterplatten
Methods of fastening /
Screw or rivet fastening /
Through hole mounting* /
Through hole mounting /
Befestigungsmethode
Schraub- oder Nietbefestigung
Durchsteckmontage*
Durchsteckmontage
Type of fuse carrier /
Art der Verschlusskappe
Types / Typen
172876
MSF 125
MSB
Shocksafe category / Berührungsschutz Kateg.
Rated voltages / Nennspannungen
250 V (UL: 500 V)
250 V (UL: 500 V)
125 V
125 V
Rated currents / Nennströme
10 A
10 A
7 A
5 A
Rated power accept. / Nenn-Leistungsaufnahme
3,2 / 2,5 W
2,5 W
0,9 W
Solder terminals
for wires / für Drähte
Lötanschlüsse
for PCB / für Leiterplatten
••
Quick-connect terminals / Steckanschlüsse
4,8 x 0,5 mm
Degree of protection IP/ Schutzgrad IP
SCHURTER Type / Typ
RSH
OG
FMS
FMR
CEHESS-SCHURTER Type / Typ
231 787
Approvals / Approbationen
see page /
Techn. data / Techn. Daten
siehe Seite
186
187
188
189
189
Order nos. / Bestell-Nr.
* horizontal /
horizontal
Suitable for fuse-links size /
Sub-miniature fuse-links /
Geeignet für Sicherungs-
Kleinst-
einsatz-Grösse
Sicherungseinsätze
Design / Bauart
Exposed / offen
Type of mounting /
for printed circuit boards /
Panel mount, front side /
Befestigungsart
für Leiterplatten
für Plattenmont.von Frontseite
Methods of fastening /
Through hole mounting /
Surface mounting SMT /
Befestigungsmethode
Durchsteckmontage
Oberflächenmontage SMT
Type of fuse carrier /
Art der Verschlusskappe
Types / Typen
MSF/MST/
PSC
OMF 63/
172876
FRT 250
MFS 125
MXT 250
OMF 125
MSB
Shocksafe category / Berührungsschutz Kateg.
Rated voltages / Nennspannungen
250 V
125 V
125 V
125 V
250 V
125 V
Rated currents / Nennströme
5 A
5 A (UL: 10 A)
5 A
7 A
6,3 A
5 A
Rated power accept. / Nenn-Leistungsaufnahme
0,9 W
Solder terminals
for wires / für Drähte
Lötanschlüsse
for PCB / für Leiterplatten
••
Quick-connect terminals / Steckanschlüsse
Degree of protection IP/ Schutzgrad IP
IP00
SCHURTER Type / Typ
FMS
OMH 125
FME
CEHESS-SCHURTER Type / Typ
231651
231786
231819
Approvals / Approbationen
see page /
Techn. data / Techn. Daten
siehe Seite
191
188
193
188
192
190
Order nos. / Bestell-Nr.
* Components with pre-inserted fuse-links are available on request / Auf Anfrage auch bestückt mit Sicherungseinsätzen lieferbar
break-off strip of ten units /
Leiste à 10 Elemente
single unit /
Einzelelement
Fuseholder /
Sicherungshalter
Suitable sub-miniature
fuse-links /
Passende Kleinst-
Sicherungseinsätze
Fuseholder /
Sicherungshalter
Suitable sub-miniature fuse-links /
Passende Kleinst-Sicherungseinsätze


Similar Part No. - 0031.3555

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
0031.3555 SCHURTER-0031.3555 Datasheet
67Kb / 1P
   bayonet type fuse carrier
More results

Similar Description - 0031.3555

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
logo
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com