Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

31.1001 Datasheet(PDF) 57 Page - Schurter Inc.

Part # 31.1001
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

31.1001 Datasheet(HTML) 57 Page - Schurter Inc.

Back Button 31.1001 Datasheet HTML 50Page - Schurter Inc. 31.1001 Datasheet HTML 51Page - Schurter Inc. 31.1001 Datasheet HTML 52Page - Schurter Inc. 31.1001 Datasheet HTML 53Page - Schurter Inc. 31.1001 Datasheet HTML 54Page - Schurter Inc. 31.1001 Datasheet HTML 55Page - Schurter Inc. 31.1001 Datasheet HTML 56Page - Schurter Inc. 31.1001 Datasheet HTML 57Page - Schurter Inc. 31.1001 Datasheet HTML 58Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 195
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
with lamp for /
mit Lampe für
Additional technical data
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C: 3,2 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta for accessible parts:
–25 to +85 °C
• Torque/Fixing nut:
max. 1,2 Nm
Zusätzliche technische Daten
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 3,2 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu für berührbare Teile:
–25 bis +85 °C
• Anzugsdrehmoment der Mutter:
max 1,2 Nm
Plug-in lamps for
MEL/MSI
Stecklampen zu
MEL/MSI
Socket without
cap
Sockel ohne
Kappe
Order No. / Bestell-Nr.
FEL-sockets / Sockel
SIL-sockets / Sockel
0032.1012
6–12 A
0032.1117
6 V
0032.1013
12–24 A
0032.1118
12 V
0032.1014
24–48 A
0032.1119
24 V
0032.1015
48–72 A
0032.1120
36 V
0032.1018
95–110 A
0032.1121
48 V
0032.1019
110–250 A
0032.1125
110 V
0032.1020
400–500 A
0032.1126
230 V
0032.1127
400 V
Order No. / Bestell-Nr.
clear glass / glasklar
clear red / rotklar
clear green / grünklar
0032.1021
0032.1143
0032.1154
6 V
0032.1022
0032.1144
0032.1155
12 V
0032.1023
0032.1146
0032.1157
24 V
0032.1026
0032.1147
0032.1158
36 V
0032.1024
0032.1148
0032.1159
48 V
0032.1025
0032.1150
0032.1161
72 V
0032.1028*
0032.1151*
0032.1162*
115 V ; / 230 V;
2
* with neon lamp / mit Glimmlampe
Incandescent lamp for FEL/SIL /
Glühlampe zu FEL/SIL
Order No. / Bestell-Nr.
0911.0006
6 V
80 mA
> 1000 h
0911.0012
12 V
50 mA
> 1000 h
0911.0024
24 V
25 mA
> 1000 h
0911.0036
36 V
20 mA
> 1000 h
0911.0048
48 V
20 mA
> 1000 h
0911.0072
72 V
19 mA
> 1000 h
Neon lamp for FEL/SIL /
Glimmlampe zu FEL/SIL
Order No. / Bestell-Nr.
0921.0005 for / für 115 V ; / 230 V;
2
Plug-in lamps KSL 5 for MEL/MSI /
Stecklampe KSL 5 for MEL/MSI
Order No. / Bestell-Nr.
0913.2006
6 V
60 mA
> 25000 h
0913.2012
12 V
50 mA
> 25000 h
0913.2016
16 V
30 mA
> 25000 h
0913.2024
24 V
23 mA
> 25000 h
0913.2028
28 V
25 mA
> 5000 h
0923.2002*
230 V / 115 V ;
> 10000 h
all values at rated current In /
alle Werte bei Nennstrom In
* with neon lamp / mit Glimmlampe
Curve No. /
Voltage UB
Order No.
Kurve Nr.
Spannung UB
Bestell-Nr.
4,5–6 V
0032.0702
8–12 V
0032.0702
12–16 V
0032.0702
16–24 V
0032.0702
6–12 V
0032.1002
12–24 V
0032.1003
24–48 V
0032.1004
48–72 V
0032.1005
Determination of min. operational currents for types MEL/FEL /
Bestimmungen der minimalen Betriebsströme für MEL/SIL
Caps for FEL/SIL
with built-in lamp
Kappen zu FEL/SIL mit
eingebauter Lampe
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve


Similar Part No. - 31.1001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
31.1623 SCHURTER-31.1623 Datasheet
428Kb / 2P
   Shock-Safe Fuseholder, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Slot Knob/Fingergrip, IEC: 500 VAC, UL/CSA: 600 VAC/DC
31.1623-ND SCHURTER-31.1623-ND Datasheet
428Kb / 2P
   Shock-Safe Fuseholder, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Slot Knob/Fingergrip, IEC: 500 VAC, UL/CSA: 600 VAC/DC
31.1667 SCHURTER-31.1667 Datasheet
235Kb / 1P
   Caps Fingergrip for Holder FEU, FAU, FAC
31.1667-ND SCHURTER-31.1667-ND Datasheet
235Kb / 1P
   Caps Fingergrip for Holder FEU, FAU, FAC
31.1741 SCHURTER-31.1741 Datasheet
235Kb / 1P
   Caps Fingergrip for Holder FEU, FAU, FAC
More results

Similar Description - 31.1001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
logo
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com