Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SFH235 Datasheet(PDF) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # SFH235
Description  Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH235 Datasheet(HTML) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH235 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH235 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH235 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH235 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SFH 235 FA
Semiconductor Group
2
1998-04-20
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
T
op; Tstg
– 40 ... + 80
°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom
Gehäuse entfernt bei Lötzeit
t
≤ 3 s)
Soldering temperature in 2 mm distance
from case bottom (
t
≤ 3 s)
T
S
230
°C
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
32
V
Verlustleistung,
T
A = 25 °C
Total power dissipation
P
tot
150
mW
Kennwerte (
T
A = 25 °C, λ = 870 nm)
Characteristics
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Fotoempfindlichkeit
Spectral sensitivity
V
R = 5 V, Ee = 1 mW/cm
2
S
50 (
≥ 40)
µA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity
λ
S max
900
nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
S = 10 % von S
max
Spectral range of sensitivity
S = 10 % of S
max
λ
740 ... 1120
nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche
Radiant sensitive area
A
7mm2
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen
Fläche
Dimensions of radiant sensitive area
L
× B
L
× W
2.65
× 2.65
mm
× mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseober-
fläche
Distance chip front to case surface
H
0.6 ... 0.8
mm
Halbwinkel
Half angle
ϕ± 65
Grad
deg.


Similar Part No. - SFH235

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH235FA OSRAM-SFH235FA Datasheet
239Kb / 9P
   Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter
More results

Similar Description - SFH235

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
   Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
Siemens Semiconductor G...
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
199Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH217 SIEMENS-SFH217 Datasheet
152Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
BP104FS-Z OSRAM-BP104FS-Z Datasheet
185Kb / 7P
   Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter; in SMT
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
72Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
logo
OSRAM GmbH
BPW34FA OSRAM-BPW34FA_04 Datasheet
74Kb / 6P
   Si-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH204F SIEMENS-SFH204F Datasheet
86Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com