Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SFH214FA Datasheet(PDF) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # SFH214FA
Description  Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit New: Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH214FA Datasheet(HTML) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH214FA Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH214FA Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH214FA Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH214FA Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SFH 214
SFH 214 FA
Semiconductor Group
2
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
T
op; Tstg
– 55 ... + 100
°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom
Gehäuse entfernt bei Lötzeit
t
≤ 3 s)
Soldering temperature in 2 mm distance
from case bottom (
t
≤ 3 s)
T
S
300
°C
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
50
V
Verlustleistung
Total power dissipation
P
tot
100
mW
Kennwerte
(T
A = 25 °C)
Characteristics
Bezeichnung
Description
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
SFH 214
SFH 214 FA
Fotoempfindlichkeit
Spectral sensitivity
V
R = 5 V, Normlicht/standard light A,
T = 2856 K,
V
R = 5 V, λ = 870 nm, Ee = 1 mW/cm
2
S
S
45 (
≥ 30)
25 (
≥ 20)
nA/Ix
µA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity
λ
S max
850
900
nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
S = 10 % von S
max
Spectral range of sensitivity
S = 10 % of S
max
λ
400 ... 1100 750 ... 1100
nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche
Radiant sensitive area
A
11
mm2
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen
Fläche
Dimensions of radiant sensitive area
L
× B
L
× W
1
× 11 × 1mm × mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseober-
fläche
Distance chip front to case surface
H
3.4 ... 4.0
3.4 ... 4.0
mm


Similar Part No. - SFH214FA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH212 SIEMENS-SFH212 Datasheet
99Kb / 1P
   SILICON PHOTODIODE VERY LOW DARK CURRENT
SFH213 SIEMENS-SFH213 Datasheet
224Kb / 4P
   Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit New: Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
logo
OSRAM GmbH
SFH213 OSRAM-SFH213 Datasheet
273Kb / 9P
   Silicon PIN Photodiode
logo
Silicon Laboratories
SFH213-PPEN-D03-ID-BK SILABS-SFH213-PPEN-D03-ID-BK Datasheet
442Kb / 1P
   THE INFORMATION HEREIN CONTAINS PROPIETARY INFORMATION OF SULLINS ELECTRONICS AND IS NOT
SFH213-PPEN-D03-ID-GY SILABS-SFH213-PPEN-D03-ID-GY Datasheet
442Kb / 1P
   THE INFORMATION HEREIN CONTAINS PROPIETARY INFORMATION OF SULLINS ELECTRONICS AND IS NOT
More results

Similar Description - SFH214FA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH213 SIEMENS-SFH213 Datasheet
224Kb / 4P
   Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit New: Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH203 SIEMENS-SFH203 Datasheet
225Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH229 SIEMENS-SFH229 Datasheet
250Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2540FA SIEMENS-SFH2540FA Datasheet
170Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2801 SIEMENS-SFH2801 Datasheet
69Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH216 SIEMENS-SFH216 Datasheet
200Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH203P SIEMENS-SFH203P Datasheet
223Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
199Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH217 SIEMENS-SFH217 Datasheet
152Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104S SIEMENS-BP104S Datasheet
47Kb / 4P
   Neu: Silizium-PIN-Fotodiode, New: Silicon PIN Photodiode
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com