Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SA140A(CA)-G Datasheet(PDF) 4 Page - Comchip Technology

Part # SA140A(CA)-G
Description  Axial Lead Transient Voltage Suppressor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  COMCHIP [Comchip Technology]
Direct Link  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

SA140A(CA)-G Datasheet(HTML) 4 Page - Comchip Technology

  SA140A(CA)-G Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology SA140A(CA)-G Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology SA140A(CA)-G Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology SA140A(CA)-G Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology SA140A(CA)-G Datasheet HTML 5Page - Comchip Technology SA140A(CA)-G Datasheet HTML 6Page - Comchip Technology SA140A(CA)-G Datasheet HTML 7Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Page 4
QW-BTV16
REV:A
QW-BTV
Comchip Technology CO., LTD.
VBR Min.
(V)
UNI
BI
Maximum Reverse
Surge Current @
10/1000us sinewave
IPP (A)
Maximum
Clamping
Voltage @I PP
VC (V)
Marking Code
Part No
Breakdown voltage V@ IT
Maximum Reverse
Leakage @VRWM
IR (uA)
Working Peak
Reverse Voltage
VRWM (V)
SA430(C)-G
47.80
58.40
1
5
43.0
6.52
76.7
SA430A(CA)-G
47.80
52.80
1
5
43.0
7.20
69.4
SA450(C)-G
50.00
61.10
1
5
45.0
6.23
80.3
SA450A(CA)-G
50.00
55.30
1
5
45.0
6.88
72.7
SA480(C)-G
53.30
65.10
1
5
48.0
5.85
85.5
SA480A(CA)-G
53.30
58.90
1
5
48.0
6.46
77.4
SA510(C)-G
56.70
69.30
1
5
51.0
5.49
91.1
SA510A(CA)-G
56.70
62.70
1
5
51.0
6.07
82.4
SA540(C)-G
60.00
73.30
1
5
54.0
5.19
96.3
SA540A(CA)-G
60.00
66.30
1
5
54.0
5.74
87.1
SA580(C)-G
64.40
78.70
1
5
58.0
4.85
103.0
SA580A(CA)-G
64.40
71.20
1
5
58.0
5.34
93.6
SA600(C)-G
66.70
81.50
1
5
60.0
4.67
107.0
SA600A(CA)-G
66.70
73.70
1
5
60.0
5.17
96.8
SA640(C)-G
71.10
86.90
1
5
64.0
4.39
114.0
SA640A(CA)-G
71.10
78.60
1
5
64.0
4.85
103.0
SA700(C)-G
77.80
95.10
1
5
70.0
4.00
125.0
SA700A(CA)-G
77.80
86.00
1
5
70.0
4.42
113.0
SA750(C)-G
83.30
102.00
1
5
75.0
3.73
134.0
SA750A(CA)-G
83.30
92.10
1
5
75.0
4.13
121.0
SA780(C)-G
86.70
106.00
1
5
78.0
3.60
139.0
SA780A(CA)-G
86.70
95.80
1
5
78.0
3.97
126.0
SA850(C)-G
94.40
115.00
1
5
85.0
3.31
151.0
SA850A(CA)-G
94.40
104.00
1
5
85.0
3.65
137.0
SA900(C)-G
100.00
122.00
1
5
90.0
3.13
160.0
SA900A(CA)-G
100.00
111.00
1
5
90.0
3.42
146.0
SA101(C)-G
111.00
136.00
1
5
100.0
2.79
179.0
SA101A(CA)-G
111.00
123.00
1
5
100.0
3.09
162.0
SA111(C)-G
122.00
149.00
1
5
110.0
2.55
196.0
SA111A(CA)-G
122.00
135.00
1
5
110.0
2.82
177.0
SA121(C)-G
133.00
163.00
1
5
120.0
2.34
214.0
SA121A(CA)-G
133.00
147.00
1
5
120.0
2.59
193.0
SA131(C)-G
144.00
176.00
1
5
130.0
2.16
231.0
SA131A(CA)-G
144.00
159.00
1
5
130.0
2.39
209.0
SA151(C)-G
167.00
204.00
1
5
150.0
1.87
268.0
SA151A(CA)-G
167.00
185.00
1
5
150.0
2.06
243.0
SA161(C)-G
178.00
218.00
1
5
160.0
1.74
287.0
SA161A(CA)-G
178.00
197.00
1
5
160.0
1.93
259.0
SA171(C)-G
189.00
231.00
1
5
170.0
1.64
304.0
SA171A(CA)-G
189.00
209.00
1
5
170.0
1.82
275.0
SA400(C)-G
44.40
54.30
1
5
40.0
7.00
71.4
SA400A(CA)-G
44.40
49.10
1
5
40.0
7.75
64.5
SA800(C)-G
88.96
108.80
1
5
80.0
3.49
143.2
SA800A(CA)-G
88.80
97.60
1
5
80.0
3.86
129.6
SA141(C)-G
155.68
190.40
1
5
140.0
2.00
250.6
SA141A(CA)-G
155.00
171.00
1
5
140.0
2.20
226.8
SA40C
SA40CA
43C
SA
43CA
SA
45C
SA
45CA
SA
48C
SA
48CA
SA
51C
SA
51CA
SA
54C
SA
54CA
SA
58C
SA
58CA
SA
60C
SA
60CA
SA
64C
SA
64CA
SA
70C
SA
70CA
SA
75C
SA
75CA
SA
78C
SA
78CA
SA
85C
SA
85CA
SA
90C
SA
90CA
SA
100C
SA
100CA
SA
110C
SA
110CA
SA
120C
SA
120CA
SA
130C
SA
130CA
SA
150C
SA
150CA
SA
160C
SA
160CA
SA
170C
SA
170CA
SA
80C
SA
80CA
SA
140C
SA
140CA
SA
IT
(mA)
(V)
VBR Max.
SA40
SA40A
43
SA
43A
SA
45
SA
45A
SA
48
SA
48A
SA
51
SA
51A
SA
54
SA
54A
SA
58
SA
58A
SA
60
SA
60A
SA
64
SA
64A
SA
70
SA
70A
SA
75
SA
75A
SA
78
SA
78A
SA
85
SA
85A
SA
90
SA
90A
SA
100
SA
100A
SA
110
SA
110A
SA
120
SA
120A
SA
130
SA
130A
SA
150
SA
150A
SA
160
SA
160A
SA
170
SA
170A
SA
80
SA
80A
SA
140
SA
140A
SA
Axial Lead Transient Voltage Suppressor
Electrical Characteristics (SA5V0-G Thru. SA191-G)
SA181(C)-G
200.16
244.80
1
5
180.0
1.55
322.2
SA181A(CA)-G
200.00
220.00
1
5
180.0
1.71
291.6
180C
SA
180CA
SA
180
SA
180A
SA


Similar Part No. - SA140A(CA)-G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Socay Electornics Co., ...
SA140A SOCAY-SA140A Datasheet
475Kb / 6P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
SA140A SOCAY-SA140A Datasheet
3Mb / 56P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Yangzhou yangjie electr...
SA140A YANGJIE-SA140A Datasheet
191Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
RFE international
SA140A RFE-SA140A Datasheet
3Mb / 7P
   FEATURES Voltage Suppressor Diodes
09-08-2022
logo
UN Semiconducctor INC
SA140A UNSEMI-SA140A Datasheet
3Mb / 7P
   5.0 To 190V 500W Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision March 1,2022
More results

Similar Description - SA140A(CA)-G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Comchip Technology
SA5V0-HF COMCHIP-SA5V0-HF Datasheet
381Kb / 6P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressor
logo
SUNMATE electronic Co.,...
10KP17A SUNMATE-10KP17A Datasheet
689Kb / 3P
   AXIAL LEAD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE
15KP12A SUNMATE-15KP12A_15 Datasheet
477Kb / 3P
   AXIAL LEAD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE
30KP22A SUNMATE-30KP22A Datasheet
774Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA440A SUNMATE-SA440A Datasheet
563Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
3KP180A SUNMATE-3KP180A Datasheet
698Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Semikron International
P6KE6 SEMIKRON-P6KE6 Datasheet
159Kb / 3P
   Axial lead diode Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
5KP6 SEMIKRON-5KP6 Datasheet
156Kb / 3P
   Axial lead diode Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
20KPA20A SUNMATE-20KPA20A Datasheet
767Kb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE
logo
Anova Technologies CO.,...
1.5KE ANOVA-1.5KE Datasheet
269Kb / 4P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com