Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

MS05-1A87-75D_DE Datasheet(PDF) 2 Page - Meder Electronic

Part No. MS05-1A87-75D_DE
Description  (deutsch) MS Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  MEDER [Meder Electronic]
Homepage  http://www.meder.com
Logo 

MS05-1A87-75D_DE Datasheet(HTML) 2 Page - Meder Electronic

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MS05-1A87-75D
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
4205187175
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
!
1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms
Schock
!
von 10 - 2000 Hz
Vibration
-
Arbeitstemperatur
-
Lagertemperatur
-
.
Wellenlöten max. 5 Sek.
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
!
Nettogewicht BT
Gesamtgewicht
Kunststoffstange a 32 Stk.
Verpackung
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
12.03.07
TLANE
WKOVACS
04
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung:
Neuanlage am:
Letzte Änderung:
20.10.10
CRUF
TLANE
Freigegeben von:
Freigegeben von:
12.03.07
Freigegeben am:
Freigegeben am:
20.10.10


Html Pages

1  2 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn