Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

BY251 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # BY251
Description  Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY251 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BY251 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY251 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BY251 ... BY255, BY1600 ... BY2000
BY251 ... BY255, BY1600 ... BY2000
Silicon Rectifier Diodes – Silizium-Gleichrichterdioden
Version 2011-03-04
Dimensions - Maße [mm]
Nominal Current
Nennstrom
3 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
200...2000 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
~ DO-201
Weight approx.
Gewicht ca.
0.8 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
BY251
200
200
BY252
400
400
BY253
600
600
BY254
800
800
BY255
1300
1300
BY1600
1600
1600
BY1800
1800
1800
BY2000
2000
2000
higher voltages see
höhere Spannungen siehe
BY4...BY16
4000...16000
4000...16000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
3 A 1)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
20 A 1)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
100/110 A
Rating for fusing, Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
50 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 1.2±0.05
Ø 4.5+0.1
-0.3


Similar Part No. - BY251

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pan Jit International I...
BY251 PANJIT-BY251 Datasheet
67Kb / 2P
   MEDIUM CURRENT PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 200 to 1300 Volts CURRENT - 3.0 Amperes)
logo
Taiwan Memory Technolog...
BY251 TMT-BY251 Datasheet
173Kb / 4P
   3A, 200V - 800V Silicon Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BY251 TSC-BY251 Datasheet
65Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
BY251 PFS-BY251 Datasheet
207Kb / 2P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
logo
Transys Electronics
BY251 TRSYS-BY251 Datasheet
128Kb / 2P
   MEDIUM CURRENT PLASTIC RECTIFIER
More results

Similar Description - BY251

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
1N5391 DIOTEC-1N5391_09 Datasheet
95Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
P2500T DIOTEC-P2500T_13 Datasheet
105Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
1N5400 DIOTEC-1N5400_13 Datasheet
97Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes . Silizium-Gleichrichterdioden
P600A DIOTEC-P600A_11 Datasheet
97Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
PX1500A DIOTEC-PX1500A Datasheet
98Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
1N4001 DIOTEC-1N4001_09 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50_09 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
1N5059 DIOTEC-1N5059_14 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
6A05 DIOTEC-6A05_13 Datasheet
91Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
10A05 DIOTEC-10A05_13 Datasheet
91Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes . Silizium-Gleichrichterdioden
1N5400 DIOTEC-1N5400_10 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com