Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DIL05-2A66-24R_DE Datasheet(PDF) 2 Page - Meder Electronic

Part # DIL05-2A66-24R_DE
Description  (deutsch) DIL Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

DIL05-2A66-24R_DE Datasheet(HTML) 2 Page - Meder Electronic

  DIL05-2A66-24R_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic DIL05-2A66-24R_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
DIL05-2A66-24R
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
1305271724
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
*
1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms
Schock
*
von 10 - 2000 Hz
Vibration
1
"
)
Arbeitstemperatur
1
)
Lagertemperatur
1
Wellenlöten max. 5 Sek.
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
*
!
Nettogewicht BT
Gesamtgewicht
Stange a 24 Stk.
Verpackung
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
21.05.09
MPOTUZAK
KSTOPPEL
03
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
08.04.10
KOLBRICH
DSTASTNY
Freigegeben von:
Freigegeben von:
02.06.09
Freigegeben am:
Freigegeben am:
08.04.10


Similar Part No. - DIL05-2A66-24R_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
DIL05-2A66-24R MEDER-DIL05-2A66-24R Datasheet
130Kb / 2P
   DIL Reed Relay
More results

Similar Description - DIL05-2A66-24R_DE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
DIL05-1A66-11F_DE MEDER-DIL05-1A66-11F_DE Datasheet
92Kb / 1P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-1A75-15D_DE MEDER-DIL05-1A75-15D_DE Datasheet
103Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-2A66-21R_DE MEDER-DIL05-2A66-21R_DE Datasheet
73Kb / 1P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL24-2C90-62D_DE MEDER-DIL24-2C90-62D_DE Datasheet
91Kb / 1P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-1A66-10L_DE MEDER-DIL05-1A66-10L_DE Datasheet
135Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-1A66-11D_DE MEDER-DIL05-1A66-11D_DE Datasheet
134Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-2A75-21QHR_DE MEDER-DIL05-2A75-21QHR_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-3A66-30L_DE MEDER-DIL05-3A66-30L_DE Datasheet
118Kb / 1P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL12-1A66-15D_DE MEDER-DIL12-1A66-15D_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL-CL-1A81-4-4-18M_DE MEDER-DIL-CL-1A81-4-4-18M_DE Datasheet
150Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
DIL05-1A66-10C_DE MEDER-DIL05-1A66-10C_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) DIL Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com