Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Part Name
         Description


DZ435N Datasheet(PDF) 2 Page - eupec GmbH

Part No. DZ435N
Description  Rectifier Diode Module
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  EUPEC [eupec GmbH]
Homepage  http://www.eupec.com
Logo 

 
 2 page
background image
N
Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module
Datenblatt / Data sheet
DZ 435N
BIP AC / 04-12-21, C. Drilling
A18/04
2/10
Rev. 1
Seite/page
Vorläufige Daten
Preliminary data
Mechanische Eigenschaften
Mit diesem Datenblatt werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in
Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.
This data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging
technical notes.
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Gehäuse, siehe Anlage
case, see annex
Seite 3
page 3
Si-Element mit Druckkontakt
Si-pellet with pressure contact
Innere Isolation
internal insulation
AlN
Anzugsdrehmoment für mechanische Anschlüsse
mounting torque
Toleranz ±15%
M1
5
Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse
terminal connection torque
Toleranz ±10%
M2
12
Nm
Gewicht
weight
G
typ.
900 g
Kriechstrecke
creepage distance
15 mm
Schwingfestigkeit
vibration resistance
f = 50 Hz
50 m/s²
file-No.
E 83336




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl