Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

D5810N Datasheet(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

Part # D5810N
Description  Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

D5810N Datasheet(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  D5810N Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG D5810N Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG D5810N Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG D5810N Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG D5810N Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG D5810N Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG D5810N Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG D5810N Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
N
Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode
Datenblatt / Data sheet
D5810N
IFBIP D AEC / 2008-10-13, H.Sandmann
A 57/08
2/8
Seite/page
Mechanische Eigenschaften
Mit diesem Datenblatt werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in
Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.
This data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging
technical notes.
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Gehäuse, siehe Anlage
case, see annex
Seite 3
page 3
Si-Element mit Druckkontakt
Si-pellet with pressure contact
Anpreßkraft
clamping force
F
30...60 kN
Gewicht
weight
G
typ.
530 g
Kriechstrecke
creepage distance
25 mm
Schwingfestigkeit
vibration resistance
f = 50 Hz
50 m/s²


Similar Part No. - D5810N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PETERMANN-TECHNIK
D58 PETERMANN-D58 Datasheet
90Kb / 5P
   HIGH RELIABILITY FOR LOW COST
logo
Infineon Technologies A...
D5807N INFINEON-D5807N Datasheet
199Kb / 8P
   Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2007-10-22 revision:1
logo
List of Unclassifed Man...
D5884 ETC2-D5884 Datasheet
402Kb / 3P
   4/6 VARIABLE TOOTH DESIGN-FAST CUT
D5885 ETC2-D5885 Datasheet
402Kb / 3P
   4/6 VARIABLE TOOTH DESIGN-FAST CUT
D5886 ETC2-D5886 Datasheet
402Kb / 3P
   4/6 VARIABLE TOOTH DESIGN-FAST CUT
More results

Similar Description - D5810N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
D850N INFINEON-D850N Datasheet
236Kb / 8P
   Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2008-09-15 revision:3.0
46DN06 INFINEON-46DN06 Datasheet
183Kb / 7P
   Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2011-02-17 revision:3.0
D650N INFINEON-D650N Datasheet
217Kb / 8P
   Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2010-01-19 revision:3.1
65DN06B02 INFINEON-65DN06B02 Datasheet
447Kb / 9P
   Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2020-08-26 Revision: 3.1
38DN06B02 INFINEON-38DN06B02 Datasheet
415Kb / 9P
   Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2020-12-01 Revision: 3.1
D770N INFINEON-D770N Datasheet
217Kb / 8P
   Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2010-01-20 revision:3.1
D950N INFINEON-D950N Datasheet
217Kb / 8P
   Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2010-01-20 revision:3.1
D1050N INFINEON-D1050N Datasheet
235Kb / 8P
   Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2009-06-16 revision:2
D8407N INFINEON-D8407N Datasheet
186Kb / 7P
   Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2007-10-22 revision:2
logo
eupec GmbH
D3041N EUPEC-D3041N Datasheet
288Kb / 8P
   Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
46DN02 EUPEC-46DN02 Datasheet
116Kb / 12P
   Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com