Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

R5F2L36CCDFP Datasheet(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

Part # R5F2L36CCDFP
Description  These groups have data flash (1 KB 횞 4 blocks) with the background operation (BGO)
Download  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F2L36CCDFP Datasheet(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  R5F2L36CCDFP Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp R5F2L36CCDFP Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp R5F2L36CCDFP Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R5F2L36CCDFP Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R5F2L36CCDFP Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R5F2L36CCDFP Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R5F2L36CCDFP Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R5F2L36CCDFP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R5F2L36CCDFP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 75 page
background image
R8C/L35C Group, R8C/L36C Group, R8C/L38C Group, R8C/L3AC Group
1. Overview
R01DS0095EJ0101 Rev.1.01
Page 3 of 72
Apr 15, 2011
Notes:
1.
The symbol “ ” indicates a programmable I/O port.
2.
The symbol “
−” indicates the settings should be made as follows:
- Set 1 to the corresponding bits in the PDi (i = 1 to 3, 5 to 7, and 10 to 13) register.
- Set 0 to the corresponding bits in the Pi (i = 1 to 3, 5 to 7, and 10 to 13) register.
- Set 0 to the corresponding bits in the P10DRR or P11DRR register.
Notes:
1.
The symbol “
−” indicates there is no LCD display function. Set the corresponding bits in registers LSE1 to LSE3, LSE5 to
LSE7 to 0 for these pins.
2.
SEG52 to SEG55 can be used as COM7 to COM4.
The R8C/L35C Group does not have pins SEG52 to SEG55, so 1/8 duty cannot be selected.
3.
The R8C/L35C Group does not have the VL3 pin, so 1/4 bias cannot be selected. When the internal voltage multiplier is
used, 1/2 bias cannot also be selected.
Table 1.2
Programmable I/O Ports Provided for Each Group
Programmable
I/O Port
R8C/L35C Group
Total: 41 I/O pins
R8C/L36C Group
Total: 52 I/O pins
R8C/L38C Group
Total: 68 I/O pins
R8C/L3AC Group
Total: 88 I/O pins
bit
7
bit
6
bit
5
bit
4
bit
3
bit
2
bit
1
bit
0
bit
7
bit
6
bit
5
bit
4
bit
3
bit
2
bit
1
bit
0
bit
7
bit
6
bit
5
bit
4
bit
3
bit
2
bit
1
bit
0
bit
7
bit
6
bit
5
bit
4
bit
3
bit
2
bit
1
bit
0
P0
P1
−−−
−−
−−−
−−
−−−
−−−
P2
−−
−−
−−−
P3
−−
−−
P4
P5
−−−
−−
−−−
−−
−−−
−−−
−−
−−−
−−
−−
P6
−−−
−−
−−−
−−
−−−
P7
−−
−−
P10
−−−
−−
−−−
−−
−−−
−−−
−−
−−−
P11
−−
P12
−−
−−
−−−
−−−
−−
−−
P13
−−
−−
−−−
−−−
Table 1.3
LCD Display Function Pins Provided for Each Group
Shared
I/O Port
L35C Group
Common output: Max. 4
Segment output: Max. 24
L36C Group
Common output: Max. 8
Segment output: Max. 32
L38C Group
Common output: Max. 8
Segment output: Max. 48
L3AC Group
Common output: Max. 8
Segment output: Max. 56
P0
SEG
7
SEG
6
SEG
5
SEG
4
SEG
3
SEG
2
SEG
1
SEG
0
SEG
7
SEG
6
SEG
5
SEG
4
SEG
3
SEG
2
SEG
1
SEG
0
SEG
7
SEG
6
SEG
5
SEG
4
SEG
3
SEG
2
SEG
1
SEG
0
SEG
7
SEG
6
SEG
5
SEG
4
SEG
3
SEG
2
SEG
1
SEG
0
P1
−−
−−−−
−−−−−
−−−−
−−−−−
SEG
11
SEG
10
SEG
9
SEG
8
SEG
15
SEG
14
SEG
13
SEG
12
SEG
11
SEG
10
SEG
9
SEG
8
P2
SEG
23
SEG
22
SEG
21
SEG
20
−−
−−
SEG
23
SEG
22
SEG
21
SEG
20
−−−
SEG
23
SEG
22
SEG
21
SEG
20
SEG
19
SEG
18
SEG
17
SEG
16
SEG
23
SEG
22
SEG
21
SEG
20
SEG
19
SEG
18
SEG
17
SEG
16
P3
−−
−−
SEG
27
SEG
26
SEG
25
SEG
24
SEG
31
SEG
30
SEG
29
SEG
28
SEG
27
SEG
26
SEG
25
SEG
24
SEG
31
SEG
30
SEG
29
SEG
28
SEG
27
SEG
26
SEG
25
SEG
24
SEG
31
SEG
30
SEG
29
SEG
28
SEG
27
SEG
26
SEG
25
SEG
24
P4
SEG
39
SEG
38
SEG
37
SEG
36
SEG
35
SEG
34
SEG
33
SEG
32
SEG
39
SEG
38
SEG
37
SEG
36
SEG
35
SEG
34
SEG
33
SEG
32
SEG
39
SEG
38
SEG
37
SEG
36
SEG
35
SEG
34
SEG
33
SEG
32
SEG
39
SEG
38
SEG
37
SEG
36
SEG
35
SEG
34
SEG
33
SEG
32
P5
−−
−−−−
−−−−−
−−−−
−−−−−
−−−−
−−−−
SEG
43
SEG
42
SEG
41
SEG
40
P6
−−
−−−−
−−−−−
−−−−
SEG
51
SEG
50
SEG
49
SEG
48
SEG
47
SEG
46
SEG
45
SEG
44
SEG
51
SEG
50
SEG
49
SEG
48
SEG
47
SEG
46
SEG
45
SEG
44
P7
COM
0
COM
1
COM
2
COM
3
−−
−−
COM
0
COM
1
COM
2
COM
3
SEG
55
SEG
54
SEG
53
SEG
52
COM
0
COM
1
COM
2
COM
3
SEG
55
SEG
54
SEG
53
SEG
52
COM
0
COM
1
COM
2
COM
3
SEG
55
SEG
54
SEG
53
SEG
52
P12
−−
−−
CL2 CL1
−−−−−
CL2 CL1
−−−−−
CL2 CL1
−−
−−−−
CL2 CL1
−−
VL1
VL1
VL1
VL1
VL2
VL2
VL2
VL2
−−
VL3
VL3
VL3
VL4
VL4
VL4
VL4


Similar Part No. - R5F2L36CCDFP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
R5F2L36CCDFP RENESAS-R5F2L36CCDFP Datasheet
896Kb / 75P
   RENESAS MCU
More results

Similar Description - R5F2L36CCDFP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
R5F21334TNFP RENESAS-R5F21334TNFP_11 Datasheet
445Kb / 50P
   The R8C/33T Group has data flash (1 KB 횞 4 blocks) with the background operation (BGO)
R5F213M8KNNP RENESAS-R5F213M8KNNP Datasheet
565Kb / 60P
   The R8C/3MK Group has data flash (1 KB 횞 4 blocks) with the background operation (BGO)
R5F21346UNFP RENESAS-R5F21346UNFP Datasheet
570Kb / 61P
   The R8C/34U Group has data flash (1 KB 횞 4 blocks) with the background operation (BGO)
R5F213J4TNNP RENESAS-R5F213J4TNNP_11 Datasheet
440Kb / 50P
   The R8C/3JT Group has data flash (1 KB 횞 4 blocks) with the background operation
R5F21364MNFP RENESAS-R5F21364MNFP Datasheet
594Kb / 61P
   The R8C/36M Group has data flash (1 KB 횞 4 blocks) with the background operation
R5F21348KNFP RENESAS-R5F21348KNFP Datasheet
572Kb / 61P
   The R8C/34K Group has data flash (1 KB 횞 4 blocks) with the background operation
R5F213M6UNNP RENESAS-R5F213M6UNNP Datasheet
551Kb / 58P
   The R8C/3MU Group has data flash (1 KB 횞 4 blocks) with the background operation
R5F21386MNFP RENESAS-R5F21386MNFP Datasheet
577Kb / 58P
   The R8C/38M Group has data flash (1 KB 횞 4 blocks) with the background operation
logo
Sharp Corporation
LQ150X1LG91 SHARP-LQ150X1LG91 Datasheet
387Kb / 27P
   These parts have corresponded with the ROHS
logo
Renesas Technology Corp
RA4M2 RENESAS-RA4M2 Datasheet
1Mb / 92P
   Leading-performance 100 MHz Arm Cortex-M33 core, up to 512 KB code flash memory with background operation, 8 KB Data flash memory, and 128 KB SRAM with Parity/ECC.
Jan 27, 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com