Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TA45-ABSUFZ05 Datasheet(PDF) 3 Page - Schurter Inc.

Part # TA45-ABSUFZ05
Description  CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

TA45-ABSUFZ05 Datasheet(HTML) 3 Page - Schurter Inc.

  TA45-ABSUFZ05 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. TA45-ABSUFZ05 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. TA45-ABSUFZ05 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc. TA45-ABSUFZ05 Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc. TA45-ABSUFZ05 Datasheet HTML 5Page - Schurter Inc. TA45-ABSUFZ05 Datasheet HTML 6Page - Schurter Inc. TA45-ABSUFZ05 Datasheet HTML 7Page - Schurter Inc. TA45-ABSUFZ05 Datasheet HTML 8Page - Schurter Inc. TA45-ABSUFZ05 Datasheet HTML 9Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
www.schurter.com
72
CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 2 POLE, PUSH BUTTON
GERÄTESCHUTZSCHALTER, 2POLIG, DRUCKTASTENBETÄTIGT
TA45
Technical data / Technische Daten
Rated voltage Ue
See approvals page 73
AC 240 V; DC 60 V
Nennspannung Ue
Siehe Approbationen Seite 73
AC 240 V; DC 60 V
Rated current In
See approvals page 73
AC/DC 0,05 A – 20 A
Nennstrom In
Siehe Approbationen Seite 73
AC/DC 0,05 A – 20 A
Conditional short circuit current Inc
EN 60934, PC1, AC 240 V
1000 A
Bedingtes Schaltvermögen Inc
EN 60934, PC1, AC 240 V
1000 A
Short circuit capacity Icn
AC 240 V with In<3 A
(number of cycles: 3)
10 In
AC 240 V with In≥3 A
(number of cycles: 3)
300 A
DC 60 V with In<3 A
(number of cycles: 3)
10 In
DC 48 V with In ≥3 A
(number of cycles: 3)
120 A
Schaltvermögen Icn
AC 240 V bei In<3 A
(Anzahl Schaltspiele: 3)
10 In
AC 240 V bei In≥3 A
(Anzahl Schaltspiele: 3)
300 A
DC 60 V bei In<3 A
(Anzahl Schaltspiele: 3)
10 In
DC 48 V bei In ≥3 A
(Anzahl Schaltspiele: 3)
120 A
Degree of protection
Accessible range
IP40
With accessoris
IP54, IP65
Terminal side
IP00
With accessoirs
IP40
Schutzklasse
Betätigungsbereich
IP40
Mit Zubehör
IP54, IP65
Anschlussbereich
IP00
Mit Zubehör
IP40
Dielectric strength
Accessible range
AC 4000 V
Spannungsfestigkeit
Betätigungsbereich
AC 4000 V
Insulation resistance
DC 500 V
>100 M
Isolationswiderstand
DC 500 V
>100 M
Endurance
Number of cycles at In (AC 240 V; DC 60 V)
50’000 x
Number of cycles at 6 x In (AC 240 V)
40 x
Number of cycles at 4 x In (DC 60 V)
40 x
Lebensdauer
Anzahl Schaltspiele bei In (AC 240 V; DC 60 V)
50’000 x
Anzahl Schaltspiele bei 6 x In (AC 240 V)
40 x
Anzahl Schaltspiele bei 4 x In (DC 60 V)
40 x
Permissible ambient temperature
-10°C to +55°C
Zulässige Umgebungstemperatur
-10°C bis +55°C
Resistance to vibration
IEC 60068-2-6, test Fc, 0.75 mm amplitude 5-60 Hz, 60-500 Hz
10 g
Schwingungsfestigkeit
IEC 60068-2-6, Test Fc, 0.75 mm Amplitude 5-60 Hz, 60-500 Hz
10 g
Shock resistance
IEC 60068-2-27, test Ea
30 g
Stossfestigkeit
IEC 60068-2-27, Test Ea
30 g
Type of tripping
• Thermal positively trip-free
• Undervoltage release (Zero-voltage release)
• Remote trip
• Mechanical lock-out latch
Auslöseart
• Thermisch positive Freiauslösung
• Unterspannungs-Auslösung (Zero-voltage release)
• Fernauslösung
• Mechanische Schaltsperre
Weight
approx. 35 g
Gewicht
ca. 35 g


Similar Part No. - TA45-ABSUFZ05

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
TA45-ABC6F100C0 SCHURTER-TA45-ABC6F100C0 Datasheet
1Mb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
TA45-ABC6F110C0 SCHURTER-TA45-ABC6F110C0 Datasheet
1Mb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
TA45-ABC6F120C0 SCHURTER-TA45-ABC6F120C0 Datasheet
1Mb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
TA45-ABC6F130C0 SCHURTER-TA45-ABC6F130C0 Datasheet
1Mb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
TA45-ABC6F140C0 SCHURTER-TA45-ABC6F140C0 Datasheet
1Mb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45
More results

Similar Description - TA45-ABSUFZ05

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
TS-710 SCHURTER-TS-710 Datasheet
56Kb / 4P
   CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT
TM12 SCHURTER-TM12 Datasheet
174Kb / 7P
   CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT
logo
NTE Electronics
R58 NTE-R58 Datasheet
496Kb / 1P
   Circuit Breakers
logo
General Electric Compan...
SFHA36AT0250 GEC-SFHA36AT0250 Datasheet
707Kb / 1P
   Circuit Breakers, Molded Case Circuit Breakers
logo
NTE Electronics
R59 NTE-R59 Datasheet
494Kb / 1P
   Circuit Breakers
logo
ABB
S200 ABB-S200 Datasheet
7Mb / 100P
   Miniature circuit breakers
Rev. A
logo
PHOENIX CONTACT
103943 PHOENIX-103943 Datasheet
157Kb / 5P
   Thermomagnetic circuit breakers
2010-08-18
logo
Cooper Bussmann, Inc.
UCB-20 COOPER-UCB-20 Datasheet
269Kb / 5P
   Automotive Circuit Breakers
logo
Tyco Electronics
W67-X2Q12-20 MACOM-W67-X2Q12-20 Datasheet
146Kb / 6P
   Magnetic Hydraulic Circuit Breakers
logo
Siemens Semiconductor G...
5SX2 SIEMENS-5SX2 Datasheet
1Mb / 64P
   Miniature Circuit-Breakers (MCBs)
2.1 2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com