Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

TS09B Datasheet(PDF) 5 Page - Suntan Capacitors

Part No. TS09B
Description  METALLIZED POLYPROPLYLEN FILM CAPACITOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Homepage  http://www.suntan.com.hk
Logo 

TS09B Datasheet(HTML) 5 Page - Suntan Capacitors

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
METALLIZED POLYPROPLYLEN FILM CAPACITOR
Suntan®
BO X - TYPE
DOUBLE
SIDE D
TS09B
1000VDC
P:7.5
P:10.0
P:15.0
P:22.5
P:27.5
(µF)
W
H
T
W
H
T
W
H
T
W
H
T
W
H
T
0.00047
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00056
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00068
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00082
10.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0010
10.0
9.0
4.0
13.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0012
10.0
11.0
5.0
13.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0015
10.0
11.0
5.0
13.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0018
10.0
11.0
5.0
13.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0022
10.0
11.0
5.0
13.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0027
10.0
12.0
6.0
13.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0033
10.0
12.0
6.0
13.0
9.0
4.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0039
--
--
--
13.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0047
--
--
--
13.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0056
--
--
--
13.0
12.0
6.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0068
--
--
--
13.0
12.0
6.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.0082
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.010
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.012
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.015
--
--
--
--
--
--
18.0
12.0
6.0
--
--
--
--
--
--
0.018
--
--
--
--
--
--
18.0
13.5
7.5
--
--
--
--
--
--
0.022
--
--
--
--
--
--
18.0
13.5
7.5
--
--
--
--
--
--
0.027
--
--
--
--
--
--
18.0
14.5
8.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.033
--
--
--
--
--
--
18.0
14.5
8.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.039
--
--
--
--
--
--
18.0
16.0
10.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.047
--
--
--
--
--
--
18.0
19.0
11.0
26.5
16.0
7.0
--
--
--
0.056
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.5
16.0
7.0
--
--
--
0.068
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.5
17.0
8.5
--
--
--
0.082
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.5
18.5
10.0
--
--
--
0.10
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.5
18.5
10.0
32.0
18.0
9.0
0.12
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.5
22.0
12.0
32.0
20.0
11.0
0.15
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.5
22.0
12.0
32.0
20.0
11.0
0.18
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.0
22.0
13.0
0.22
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.0
22.0
13.0
0.27
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.0
24.5
15.0
0.33
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.0
28.0
14.0
0.39
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
0.47
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn