Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

TS05N Datasheet(PDF) 4 Page - Suntan Capacitors

Part No. TS05N
Description  METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Homepage  http://www.suntan.com.hk
Logo 

TS05N Datasheet(HTML) 4 Page - Suntan Capacitors

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
Suntan®
UNCOA TED,
ST AC KED
CONSTRUC TION,
SMA L L
S I Z E
TS05N
P=10
100VDC(63VAC)
250VDC(160VAC)
400VDC(200VAC)
(µF)
W max
H max
T max
W max
H max
T max
W max
H max
T max
0.010
--
--
--
--
--
--
11.5
4.1
2.2
0.012
--
--
--
--
--
--
11.5
4.5
2.2
0.015
--
--
--
--
--
--
11.5
4.7
2.5
0.018
--
--
--
--
--
--
11.5
5.0
2.7
0.022
--
--
--
--
--
--
11.5
4.4
2.5
0.027
--
--
--
--
--
--
11.5
5.4
2.5
0.033
--
--
--
--
--
--
11.5
4.5
2.2
0.039
--
--
--
--
--
--
11.5
4.4
2.5
0.047
--
--
--
11.5
3.9
2.2
11.5
4.7
2.7
0.056
--
--
--
11.5
4.3
2.2
11.5
5.6
2.7
0.068
--
--
--
11.5
4.3
2.5
11.5
5.4
3.2
0.082
--
--
--
11.5
4.6
2.7
11.5
6.5
3.2
0.10
--
--
--
11.5
5.6
2.7
11.5
6.6
3.7
0.12
--
--
--
11.5
5.4
3.2
11.5
6.7
4.2
0.15
--
--
--
11.5
6.7
3.2
11.5
7.3
4.7
0.18
--
--
--
11.5
5.4
3.2
11.5
7.8
5.2
0.22
--
--
--
11.5
5.5
3.7
11.5
8.6
5.7
0.27
--
--
--
11.5
5.8
4.2
--
--
--
0.33
11.5
4.1
2.5
11.5
6.5
4.5
--
--
--
0.39
11.5
4.9
2.5
11.5
6.9
4.9
--
--
--
0.47
11.5
5.2
2.7
11.5
7.8
5.2
--
--
--
0.56
11.5
5.0
3.2
--
--
--
--
--
--
0.68
11.5
6.0
3.2
--
--
--
--
--
--
0.82
11.5
6.0
3.7
--
--
--
--
--
--
1.0
11.5
6.5
4.2
--
--
--
--
--
--
1.2
11.5
7.5
4.2
--
--
--
--
--
--
1.5
11.5
8.2
4.7
--
--
--
--
--
--
1.8
11.5
8.7
5.2
--
--
--
--
--
--
2.2
11.5
9.5
5.7
--
--
--
--
--
--
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Html Pages

1  2  3  4  5 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn