Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

TS05N Datasheet(PDF) 3 Page - Suntan Capacitors

Part No. TS05N
Description  METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Homepage  http://www.suntan.com.hk
Logo 

TS05N Datasheet(HTML) 3 Page - Suntan Capacitors

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
Suntan®
UNCOA TED,
ST AC
TS05N
KED
CONSTRUC TION,
SMA L L
S I Z E
P=7.5
63VDC(40VAC)
100VDC(63VAC) 250VDC(160VAC) 400VDC(200VAC) 630VDC(400VAC) 1000VDC(600VAC)
(µF)
W max H max T max W max H max T max W max H max T max W max H max T max W max H max T max W max H max T max
0.0010
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
3.7
2.0
9.0
3.7
2.0
9.0
3.7
2.0
0.0012
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
3.7
2.0
9.0
3.7
2.0
9.0
3.7
2.0
0.0015
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
4.0
2.2
9.0
4.0
2.2
9.0
4.0
2.2
0.0018
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
4.7
2.2
9.0
4.7
2.2
9.0
4.7
2.2
0.0022
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
3.7
2.2
9.0
3.7
2.2
9.0
3.7
2.2
0.0027
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
4.6
2.2
9.0
4.6
2.2
9.0
4.6
2.2
0.0033
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
3.8
2.2
9.0
3.8
2.2
9.0
4.6
2.5
0.0039
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
3.9
2.2
9.0
3.9
2.2
9.0
4.9
2.7
0.0047
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
4.7
2.2
9.0
4.1
2.4
9.0
5.8
2.7
0.0056
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
3.7
2.2
9.0
4.6
2.5
9.0
5.5
3.2
0.0068
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
4.5
2.2
9.0
5.0
2.7
9.0
6.7
3.2
0.0082
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
4.5
2.5
9.0
6.1
2.7
9.0
6.7
3.7
0.010
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
3.8
2.2
9.0
5.9
3.2
9.0
7.0
4.2
0.012
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
4.2
2.2
9.0
5.8
3.7
9.0
7.3
4.7
0.015
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
4.3
2.5
9.0
6.2
4.2
9.0
8.1
5.2
0.018
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
3.8
2.2
9.0
7.4
4.2
9.0
9.7
5.2
0.022
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
4.3
2.2
9.0
7.9
4.7
9.0
10.6
5.7
0.027
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.0
4.4
2.5
9.0
7.8
5.7
9.0
11.8
6.2
0.033
--
--
--
--
--
--
9.0
3.6
2.2
9.0
4.8
2.7
9.0
9.5
5.7
9.0
13.2
6.7
0.039
--
--
--
--
--
--
9.0
4.3
2.2
9.0
5.6
2.7
9.0
10.2
6.2
--
--
--
0.047
--
--
--
--
--
--
9.0
4.3
2.5
9.0
6.8
2.7
9.0
11.2
6.7
--
--
--
0.056
--
--
--
--
--
--
9.0
4.6
2.7
9.0
6.4
3.2
--
--
--
--
--
--
0.068
--
--
--
--
--
--
9.0
5.5
2.7
9.0
6.5
3.7
--
--
--
--
--
--
0.082
--
--
--
--
--
--
9.0
4.5
2.7
9.0
6.6
4.2
--
--
--
--
--
--
0.10
--
--
--
9.0
4.3
2.4
9.0
6.5
2.4
9.0
8.1
4.2
--
--
--
--
--
--
0.12
--
--
--
9.0
4.3
2.7
9.0
5.2
3.2
9.0
7.5
5.2
--
--
--
--
--
--
0.15
--
--
--
9.0
5.4
2.7
9.0
5.4
3.7
9.0
8.4
5.7
--
--
--
--
--
--
0.18
--
--
--
9.0
3.9
2.2
9.0
6.1
3.9
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
9.0
4.2
2.4
9.0
4.2
2.4
9.0
6.8
4.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.27
9.0
4.8
2.5
9.0
4.3
2.7
9.0
7.2
4.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.33
9.0
5.3
2.7
9.0
5.3
2.7
9.0
7.4
5.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.39
9.0
6.3
2.7
9.0
6.3
2.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.47
9.0
5.5
2.7
9.0
6.0
3.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.56
9.0
6.5
2.7
9.0
5.9
3.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.68
9.0
6.3
3.2
9.0
6.1
4.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.82
9.0
6.2
3.7
9.0
7.4
4.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.0
9.0
6.5
4.2
9.0
7.8
4.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.2
9.0
6.8
4.7
9.0
7.8
5.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.5
9.0
7.5
5.2
9.0
8.5
6.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.8
9.0
8.1
5.7
9.0
10.2
6.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.2
9.0
9.0
6.2
9.0
10.5
7.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.7
9.0
10.1
6.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3.3
9.0
11.4
7.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3.9
9.0
11.7
8.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4.7
9.0
12.4
9.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
5.6
9.0
13.9
9.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
6.8
9.0
14.5
11.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Html Pages

1  2  3  4  5 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn