Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

TS05N Datasheet(PDF) 2 Page - Suntan Capacitors

Part No. TS05N
Description  METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Homepage  http://www.suntan.com.hk
Logo 

TS05N Datasheet(HTML) 2 Page - Suntan Capacitors

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
Suntan®
UNCOA TED,
ST AC KED
CONSTRUC TION,
SMA L L
S I Z E
TS05N
P=5.0
63VDC(40VAC)
100VDC(63VAC)
250VDC(160VAC)
400VDC(200VAC)
630VDC(400VAC)
(µF)
W max H max T max W max H max T max W max H max T max W max H max T max W max H max T max
0.0010
6.5
3.9
2.0
6.5
3.9
2.0
6.5
3.9
2.0
6.5
3.9
2.0
6.5
3.9
2.0
0.0012
6.5
4.0
2.2
6.5
4.0
2.2
6.5
4.0
2.2
6.5
4.0
2.2
6.5
4.0
2.2
0.0015
6.5
5.0
2.2
6.5
5.0
2.2
6.5
5.0
2.2
6.5
5.0
2.2
6.5
5.0
2.2
0.0018
6.5
4.9
2.5
6.5
4.9
2.5
6.5
4.9
2.5
6.5
4.9
2.5
6.5
4.9
2.5
0.0022
6.5
4.7
2.2
6.5
4.7
2.2
6.5
4.7
2.2
6.5
4.7
2.2
6.5
4.7
2.2
0.0027
6.5
4.7
2.5
6.5
4.7
2.5
6.5
4.7
2.5
6.5
4.7
2.5
6.5
4.7
2.5
0.0033
6.5
5.2
2.7
6.5
5.2
2.7
6.5
5.2
2.7
6.5
5.2
2.7
6.5
5.2
2.7
0.0039
6.5
3.8
2.0
6.5
3.8
2.0
6.5
3.8
2.0
6.5
3.8
2.0
6.5
5.5
2.9
0.0047
6.5
3.9
2.2
6.5
3.9
2.2
6.5
3.9
2.2
6.5
3.9
2.2
6.5
4.9
2.5
0.0056
6.5
4.6
2.2
6.5
4.6
2.2
6.5
4.6
2.2
6.5
4.6
2.2
6.5
5.2
2.7
0.0068
6.5
4.6
2.5
6.5
4.6
2.5
6.5
4.6
2.5
6.5
4.6
2.5
6.5
5.0
3.2
0.0082
6.5
5.0
2.7
6.5
5.0
2.7
6.5
5.0
2.7
6.5
5.0
2.7
6.5
5.4
3.5
0.010
6.5
3.8
2.0
6.5
3.8
2.0
6.5
3.8
2.0
6.5
3.8
2.0
6.5
5.7
3.9
0.012
6.5
4.2
2.0
6.5
4.2
2.0
6.5
4.2
2.0
6.5
4.2
2.0
6.5
7.3
3.7
0.015
6.5
3.7
2.5
6.5
3.7
2.5
6.5
3.7
2.5
6.5
4.5
2.2
--
--
--
0.018
6.5
4.5
2.5
6.5
4.5
2.5
6.5
4.5
2.5
6.5
4.5
2.5
--
--
--
0.022
6.5
4.3
2.0
6.5
4.3
2.0
6.5
4.3
2.0
6.5
4.9
2.7
--
--
--
0.027
6.5
4.6
2.2
6.5
4.6
2.2
6.5
4.6
2.2
6.5
5.4
2.9
--
--
--
0.033
6.5
4.6
2.5
6.5
4.6
2.5
6.5
4.6
2.5
6.5
5.8
3.2
--
--
--
0.039
6.5
4.9
2.7
6.5
4.9
2.7
6.5
4.9
2.7
6.5
5.7
3.7
--
--
--
0.047
6.5
4.1
2.0
6.5
4.1
2.0
6.5
4.0
2.7
6.5
7.4
3.5
--
--
--
0.056
6.5
4.2
2.2
6.5
4.2
2.2
6.5
4.3
2.9
6.5
8.2
3.7
--
--
--
0.068
6.5
4.2
2.5
6.5
4.2
2.5
6.5
4.5
3.2
6.5
8.4
4.2
--
--
--
0.082
6.5
4.6
2.7
6.5
4.6
2.7
6.5
4.9
3.5
6.5
8.9
4.7
--
--
--
0.10
6.5
3.9
2.0
6.5
3.9
2.0
6.5
5.5
3.7
6.5
8.6
5.7
--
--
--
0.12
6.5
4.0
2.2
6.5
4.0
2.2
6.5
7.1
3.5
--
--
--
--
--
--
0.15
6.5
5.0
2.2
6.5
5.0
2.2
6.5
7.1
4.2
--
--
--
--
--
--
0.18
6.5
5.2
2.4
6.5
5.2
2.4
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
6.5
4.4
2.5
6.5
4.9
2.9
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.27
6.5
4.8
2.7
6.5
5.3
3.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.33
6.5
5.3
2.9
6.5
5.3
3.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.39
6.5
5.5
3.2
6.5
7.6
3.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.47
6.5
5.5
3.7
6.5
7.6
3.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.56
6.5
7.9
3.2
6.5
7.7
4.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.68
6.5
8.0
3.7
6.5
8.2
4.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.82
6.5
8.2
4.2
6.5
7.9
5.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.0
6.5
8.7
4.7
6.5
8.7
6.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Html Pages

1  2  3  4  5 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn