Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

TS05N Datasheet(PDF) 5 Page - Suntan Capacitors

Part No. TS05N
Description  METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Homepage  http://www.suntan.com.hk
Logo 

TS05N Datasheet(HTML) 5 Page - Suntan Capacitors

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
Suntan®
UNCOA TED,
ST AC KED
CONSTRUC TION,
SMA L L
S I Z E
TS05N
P=15
100VDC(63VAC)
250VDC(160VAC)
400VDC(200VAC)
630VDC(400VAC)
(µF)
W max
H max
T max
W max
H max
T max
W max
H max
T max
W max
H max
T max
0.047
--
--
--
--
--
--
16.5
4.1
2.4
--
--
--
0.056
--
--
--
--
--
--
16.5
4.0
2.7
--
--
--
0.068
--
--
--
--
--
--
16.5
4.3
2.9
--
--
--
0.082
--
--
--
--
--
--
16.5
4.5
3.2
--
--
--
0.10
--
--
--
--
--
--
16.5
5.5
3.2
16.5
8.7
5.2
0.12
--
--
--
--
--
--
16.5
5.3
3.7
16.5
9.1
5.7
0.15
--
--
--
--
--
--
16.5
6.2
3.9
16.5
10.3
6.2
0.18
--
--
--
--
--
--
16.5
6.7
4.2
16.5
10.3
7.2
0.22
--
--
--
16.5
4.6
3.2
16.5
7.1
4.7
16.5
11.7
7.7
0.27
--
--
--
16.5
5.6
3.2
16.5
7.6
5.2
16.5
13.4
8.2
0.33
--
--
--
16.5
5.6
3.7
16.5
8.0
5.9
16.5
13.5
9.7
0.39
--
--
--
16.5
6.6
3.7
16.5
8.9
6.2
16.5
14.3
10.7
0.47
--
--
--
16.5
6.7
4.2
16.5
9.3
7.0
16.5
15.6
11.7
0.56
--
--
--
16.5
6.8
4.7
16.5
9.9
7.7
--
--
--
0.68
--
--
--
16.5
7.3
5.5
16.5
11.2
8.7
--
--
--
0.82
--
--
--
16.5
8.8
5.2
16.5
11.8
9.2
--
--
--
1.0
16.5
6.1
3.2
16.5
9.0
6.0
16.5
12.8
10.2
--
--
--
1.2
16.5
5.9
3.7
16.5
9.5
6.7
--
--
--
--
--
--
1.5
16.5
6.6
4.0
16.5
10.9
7.2
--
--
--
--
--
--
1.8
16.5
7.5
4.2
16.5
12.1
7.7
--
--
--
--
--
--
2.2
16.5
7.5
4.9
16.5
12.0
9.2
--
--
--
--
--
--
2.7
16.5
8.5
5.2
16.5
13.2
10.2
--
--
--
--
--
--
3.3
16.5
8.7
6.0
16.5
14.5
11.2
--
--
--
--
--
--
3.9
16.5
9.9
6.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4.7
16.5
10.0
7.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
5.6
16.5
11.0
7.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
6.8
16.5
11.6
8.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
8.2
16.5
12.4
9.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10
16.5
13.5
10.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan Technology Company Limited Website: www.suntan.com.hk Email: info@suntan.com.hk Tel: (852) 8202 8782 Fax: (852) 8208 6246
®


Html Pages

1  2  3  4  5 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn