Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MC100-50805 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # MC100-50805
Description  Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

MC100-50805 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  MC100-50805 Datasheet HTML 1Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Steckbare Schraubanschlussklemme, mit Fahrstuhlklemm-
körper, ohne Untersteckschutz, mit Verrastung, Kabel-
abgang 180° zur Steckrichtung, teilungsgerecht anreihbar
1. Temperaturbereich
-40 °C/+105 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA, V0 nach UL 94
Kontakt
CuSn, verzinnt
Klemmkörper
CuZn, vernickelt
Schraube
Stahl, verzinkt
3. Mechanische Daten
Schraube
M3
Prüfdrehmoment
0,5 Nm
Kontaktierung mit
Stiftleisten ME ...-508
Anschließbare Leiter Schraubanschluss
Querschnitt
AWG 24–14
4. Elektrische Daten
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung
300 V AC
Prüfspannung
≥ 2 kV
Isolationswiderstand
> 5 G
Ω
MC 100-508
Weitere Polzahlen auf Anfrage
Further pole numbers on request
Autres nombres de pôles sur demande
Verpackung: im Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk, in a plastic bag
Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique
Pluggable screw terminal block, with lift clamp, without
protection against misplacing, with locking, cable departure
180° to plugging direction, consecutive placement without
loss of pitch
1. Temperature range
-40 °C/+105 °C
2. Materials
Insulating body
PA, V0 according to UL 94
Contact
CuSn, tinned
Clamp
CuZn, nickeled
Screw
steel, zincked
3. Mechanical data
Screw
M3
Testing torque
0.5 Nm
Mating with
pin headers ME ...-508
Connectable conductors screw terminal
Section
AWG 24–14
4. Electrical data
Rated current
16 A
Rated voltage
300 V AC
Test voltage
≥ 2 kV
Insulation resistance
> 5 G
Ω
MC 100-508
Bornier de raccordement à vis enfichable, avec cage ascen-
seur, sans protection contre mauvais enfichage, avec ver-
rouillage, sortie des câbles à 180° de la direction d’enfichage,
emboîtable sans perte de pas
1. Température d’utilisation
-40 °C/+105 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA, V0 suivant UL 94
Contact
CuSn, étamé
Cage
CuZn, nickelé
Vis
acier, zingué
3. Caractéristiques mécaniques
Vis
M3
Couple de serrage de test
0,5 Nm
Raccordement avec
réglettes à broches ME ...-508
Conducteurs raccordables à la borne
Section
AWG 24–14
4. Caractéristiques électriques
Courant assigné
16 A
Tension assignée
300 V AC
Tension de claquage
≥ 2 kV
Résistance d’isolement
> 5 G
Ω
MC 100-508
MC 100-50802
2
500
10,16
MC 100-50803
3
350
15,24
MC 100-50804
4
250
20,32
MC 100-50805
5
200
25,40
MC 100-50806
6
150
30,48
MC 100-50808
8
100
40,64
MC 100-50810
10
230
50,80
MC 100-50812
12
185
60,96
Bestellbezeichnung
Polzahl
VE
Abmessungen
Designation
Poles
PU
Dimensions
Désignation
Pôles
UE
Dimensions
A (mm)
®
-Reg.-Nr. 115483
Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
Pluggable terminal blocks, pitch 5.08 mm
Borniers de raccordement enfichables, pas 5,08 mm
www.lumberg.com
12/2009


Similar Part No. - MC100-50805

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
MC100-50805 LUMBERG-MC100-50805 Datasheet
794Kb / 3P
   Pluggable terminal blocks on pin headers, pitch 5.08 mm
More results

Similar Description - MC100-50805

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
MC310-508 LUMBERG-MC310-508 Datasheet
132Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
ME010-508 LUMBERG-ME010-508 Datasheet
99Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
6779 LUMBERG-6779 Datasheet
75Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
MC200-508 LUMBERG-MC200-508 Datasheet
94Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
ME040-508 LUMBERG-ME040-508 Datasheet
101Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
ME020-508 LUMBERG-ME020-508 Datasheet
101Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
ME030-508 LUMBERG-ME030-508 Datasheet
101Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
6770 LUMBERG-6770 Datasheet
140Kb / 2P
   Steckbare Anschlussklemmen auf Stiftleisten, Raster 5,08 mm
5.08R LUMBERG-5.08R Datasheet
87Kb / 1P
   Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 5,08 mm
SP1 LUMBERG-SP1 Datasheet
582Kb / 1P
   Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 2,5-5,08 mm
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com