Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FVM70-L Datasheet(PDF) 9 Page - ASM GmbH

Part # FVM70-L
Description  Messumformer mit Frequenz-Eingang
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

FVM70-L Datasheet(HTML) 9 Page - ASM GmbH

  FVM70-L Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH FVM70-L Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH FVM70-L Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH FVM70-L Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH FVM70-L Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH FVM70-L Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH FVM70-L Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH FVM70-L Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH FVM70-L Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
Auswahlkriterien FVM XX-L-2L
1. Allgemeines
Diese Messumformer dienen zur Umwandlung eines Frequenzsignals (sinus- oder rechteckförmig)
in ein normiertes Ausgangssignal (z.B. 0-10 V oder 0/4-20 mA). Ein Mikroprozessor berechnet aus
dem Eingangssignal die Ausgangsgrösse, die verschiedenen Varianten benutzen aber eine unter-
schiedliche Messtechnik.
FVM 70,82. Diese Ausführung ist für hohe Frequenzen (serienmäßig bis 28‘800 Hz (mit Potentio-
meter bis ca. 30 kHz) geeignet. Der Mikroprozessor misst die Frequenz und erzeugt daraus nor-
mierte Impulspakete, die durch einen Tiefpassfilter (einige Hz Grenzfrequenz) geglättet werden. Der
Nachteil dieser Methode besteht darin, dass bei tiefen Frequenzen (unter ca. 100 Hz) ein grösserer
Rippel am Ausgang entsteht. Bei z.B. 5 Hz ist diese Methode völlig ungeeignet, der Ausgang „pul-
siert“ mit 5 Hz. Diese Erscheinung ist unabhängig vom eingestellten Bereich, d.h. auch bei einem
Bereich von z.B. 0-1000 Hz wird der Ausgang bei 5 Hz pulsieren.
FVM 70,82-L: Diese Ausführung ist für sehr tiefe Frequenzen (von praktisch Null bis max. 127 Hz)
geeignet. Der Bereich lässt sich in Schritten von 0.1 Hz zwischen 0.1 Hz und 12.7 Hz oder in Schrit-
ten von 1 Hz zwischen 1 Hz und 127 Hz einstellen. Messmethode: Der Mikroprozessor misst die
Abstände zwischen zwei Eingangsimpulse und berechnet daraus das Ausgangssignal. Dieses wird
in Form einer hohen Frequenz (ca. 10 kHz) ausgegeben und von einen Tiefpassfilter mit einigen Hz
Grenzfrequenz geglättet. Dadurch ist der Ausgang vollständig rippelfrei (kleiner als 0.1%), selbst bei
tiefsten Frequenzen. Kleinste Frequenz, die gemessen werden kann: Bei der Stellung des Schalter
8 auf “off” (= unterer Bereich bis 12.7 Hz): 0.014 Hz, bei “on”: 0.9 Hz. Ist die Eingangsfrequenz klei-
ner als diese Frequenz, fällt der Eingang auf 0 (bzw. 4 mA). Reaktionszeit Version L bei plötzlichem
Fehlen der Eingangsfrequenz: 71 sec beim unteren Bereich, 1.2 sec beim oberen Bereich. Während
dieser Zeit bleibt der Ausgang beim letzten Wert.
FVM 70,82-2L: Diese Ausführung ist für tiefe Frequenzen (von praktisch Null bis max. 1.27 kHz)
geeignet. Der Bereich lässt sich in Schritten von 10 Hz zwischen 10 Hz und 1.27 kHz einstel-
len. Messmethode: Der Mikroprozessor misst die Abstände zwischen zwei Eingangsimpulse und
berechnet daraus das Ausgangssignal. Dieses wird in Form einer hohen Frequenz (ca. 10 kHz)
ausgegeben und von einen Tiefpassfilter mit einigen Hz Grenzfrequenz geglättet. Auch hier ist der
Ausgang selbst bei tiefsten Frequenzen rippelfrei. Min. Eingangsfrequenz Version -2L: 1 Hz, fällt die
Frequenz darunter ist der Ausgang = 0 (Reaktionszeit ca. 1 sec)
Weitere Angaben können aus dem Datenblatt und der Betriebsanleitung entnommen werden.
Zusammenfassung:
Bei Bereichen über 1.27 kHz muss auf jeden Fall der Typ FVM70 oder 82 gewählt werden. Messun-
gen von Frequenzen unter ca. 100 Hz zeigen aber einen Ausgangsrippel, unter ca. 10 Hz Eingangs-
frequenz ist der Ausgang unbrauchbar (pulsiert).
Müssen kleine Frequenzen sauber gemessen werden, so empfiehlt sich Typ –L oder –2L. –L kann
für Bereiche bis 127 Hz eingestellt werden, -2L für solche bis 1.27 kHz. Muss z.B. 0-100 Hz gemes-
sen werden, so kann –L oder –2L gewählt werden, ein kleiner Unterschied betrifft das Verhalten bei
tiefsten Frequenzen (siehe oben).


Similar Part No. - FVM70-L

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Level One
FVM-1000 LVL1-FVM-1000 Datasheet
1Mb / 3P
   RJ45 to SFP Managed Fast Ethernet Media Converter
FVM-1101 LVL1-FVM-1101 Datasheet
391Kb / 3P
   RJ45 to SC Managed Fast Ethernet Media Converter, Multi-Mode Fiber
FVM-1220 LVL1-FVM-1220 Datasheet
1Mb / 3P
   RJ45 to SC Managed Fast Ethernet Media Converter, Single-Mode Fiber, 20km
logo
Fox Electronics
FVM25AXT FOX-FVM25AXT Datasheet
36Kb / 1P
   3.3V HCMOS, CERAMIC, SMD, VCXO
FVM25AXTR FOX-FVM25AXTR Datasheet
36Kb / 1P
   3.3V HCMOS, CERAMIC, SMD, VCXO
More results

Similar Description - FVM70-L

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
ESM740G ETC-ESM740G Datasheet
123Kb / 1P
   Frequenz - Thyristor
logo
Eichhoff Electronics,In...
F033-056 EICHHOFF-F033-056 Datasheet
67Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenz-Umrichter in Footprint-Ausf체hrung
logo
ASM GmbH
AWS1-345-420T ASM-SENSOR-AWS1-345-420T Datasheet
357Kb / 5P
   mit Analogausgang
logo
PIC GmbH
MS-328-4 PIC-MS-328-4_14 Datasheet
234Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
logo
ERNI Electronics
464273 ERNI-464273 Datasheet
25Kb / 1P
   Messerleiste mit Schirmung
logo
Infineon Technologies A...
FP25R12KE3 INFINEON-FP25R12KE3 Datasheet
569Kb / 11P
   EconoPIM2 mit Trench
2013-10-02 revision:3.2
logo
PIC GmbH
MS-216-4 PIC-MS-216-4_14 Datasheet
241Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
MS-324R-4 PIC-MS-324R-4 Datasheet
326Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
logo
ERNI Electronics
101200760004 ERNI-101200760004 Datasheet
67Kb / 1P
   FUHRUNGSTEIL MIT FEDERKONTAKT
logo
PIC GmbH
MK-0270 PIC-MK-0270_14 Datasheet
202Kb / 1P
   Reedsensor mit integriertem
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com