Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SO967560 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # SO967560
Description  Power Solid State Relay
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SO967560 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  SO967560 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SO967560 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SO967560 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SO967560 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SO967560 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
Uc(V)
Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25
°C)
Paramètre / Parameter
Conditions
Symbol
Min
Typ.
Max
Unit
Plage de tension utilisation / Operating voltage range
Ue
24
400
600
V rms
Tension de crête / Peak voltage
Up
1200
V
Niveau de synchronisme / Zero cross level
Usync
35
V
Tension minimum amorçage / Latching voltage
Ie nom
Ua
10
V
Courant nominal / nominal current (AC-51)
Ie AC-51
75
90
A rms
Courant surcharge / Non repetitive overload current
tp=10ms (Fig. 3)
Itsm
1000
1200
A
Chute directe à l'état passant / On state voltage drop
@ 25
°C
Vt
0,9
V
Résistance dynamique / On state dynamic resistance
rt
4,5
m
Puissance dissipée (max) /
Output power dissipation (max value)
Pd
0,9x0,9xIe + 0,0045xIe2
W
Résistance thermique jonction/semelle
Thermal resistance between junction to case
Rthj/c
0,4
K/W
Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current
@Ue typ, 50Hz
Ilk
1
mA
Courant minimum de charge / Minimum load current
Iemin
5
mA
Temps de fermeture / Turn on time
@Ue typ, 50Hz
ton max
10
ms
Temps d'ouverture / Turn off time
@Ue typ, 50Hz
toff max
10
ms
Fréquence utilisation/ Operating frequency range
F mains
f
0,1
50-60
800
Hz
dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt
dv/dt
500
V/
µs
di/dt max / Maximum di/dt non repetitive
di/dt
50
A/
µs
I2t (<10ms)
I
2t
5000
7200
A
2s
Immunité / Conducted immunity level
IEC/EN61000-4-4 (bursts)
2kV criterion B
Immunité / Conducted immunity level
IEC/EN61000-4-5 (surge)
2kV criterion A with external VDR
Protection court-circuit / Short circuit protection
voir/see page 5
Example
Fuse Ferraz URC63A or fast Breaker
Input : Ic = f( Uc)
page 2 / 5F/GB
S/MON/SO967560/B/01/03/2005
okpac
Caractéristiques générales / General characteristics (at 25
°C)
Symbol
Isolement entrée/sortie - Input to output insulation
Ui
4000
VRMS
Isolation sortie/ semelle - Output to case insulation
Ui
4000
VRMS
Résistance Isolement / Insulation resistance
Ri
1000 (@500VDC)
M
Tenue aux tensions de chocs / Rated impulse voltage
Uimp
4000
V
Degré de protection / Protection level / CEI529
IP00
Degré de pollution / Pollution degree
-2
Vibrations / Vibration withstand 10 -55 Hz according to CEI68
double amplitude
1,5
mm
Tenue aux chocs / Shocks withstand according to CEI68
-
30/50
g
Température de fonctionnement / Ambient temperature (no icing, no
condensation)
-
-40 /+100
°C
Température de stockage/ Storage temperature (no icing, no condensation)
-40/+125
°C
Humidité relative / Ambient humidity
HR
40 to 85
%
Poids/ Weight
80
g
Conformité / Conformity
EN60947-4-3 (IEC947-4-3)
Conformité / Conformity
VDE0805/EN60950 UL/cUL
plastique du boitier / Housing Material
PA 6 UL94VO
Semelle / Base plate
Aluminium, nickel-plated
Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25
°C)
DC
Paramètre / Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Tension de commande / Control voltage
Uc
8
12-24
30
V
Courant de commande / Control current (@ Uc )
Ic
8,5
15-33
43
mA
Tension de non fonctionnement / Release voltage
Uc off
1
V
Résistance d'entrée/ Input resistance
Re
650
LED d'entrée / Input LED
verte / green
Tension Inverse / Reverse voltage
Urv
30
V
Immunité / Input immunity : EN61000-4-4
2kV
Immunité / Input immunity : EN61000-4-5
2KV


Similar Part No. - SO967560

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SO967560WF CELDUC-SO967560WF Datasheet
494Kb / 5P
   Power Solid State Relay
More results

Similar Description - SO967560

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
G3PA ETC-G3PA Datasheet
249Kb / 16P
   Power Solid-state Relay
logo
celduc-relais
SC741110 CELDUC-SC741110 Datasheet
97Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC764110 CELDUC-SC764110 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC968160 CELDUC-SC968160 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SCF42160-E CELDUC-SCF42160-E Datasheet
82Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SU867070 CELDUC-SU867070 Datasheet
711Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SO963560 CELDUC-SO963560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO965560WF CELDUC-SO965560WF Datasheet
493Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SU942460 CELDUC-SU942460 Datasheet
691Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SU965460 CELDUC-SU965460 Datasheet
703Kb / 7P
   Power Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com