Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SU865970 Datasheet(PDF) 3 Page - celduc-relais

Part # SU865970
Description  Power Solid State Relay
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SU865970 Datasheet(HTML) 3 Page - celduc-relais

  SU865970 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SU865970 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SU865970 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SU865970 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SU865970 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SU865970 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SU865970 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 3 / 7F/GB
S/MON/SU865970/B/18/11/2008
celpac
Fig. 2 Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique / Thermal curves and heatsink choice
−>
Warning ! semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction
with an adapted circuit breaker with isolation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong
function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).
1 -Itsm non répétitif sans tension réappliquée est
donné pour la détermination des protections.
1 - No repetitive Itsm is given without voltage
reapplied . This curve is used to define the
protection (fuses).
2 -Itsm répétitif est donné pour des surcharges de
courant (Tj initiale=70
°C).
Attention : la répétition de ces surcharges de courant
diminue la durée de vie du relais.
2 - Repetitive Itsm is given for inrush current with
initial Tj = 70
°C. In normal operation , this curve
musn't be exceeded.
Be careful, repeated surge currents decrease
life expectancy of the SSR.
−>
Attention ! les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés
associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans
l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance ; non utilisation sur une longue durée...).
Courbe de puissance dissipée en fonction du courant commuté et du cycle de marche , de la résistance thermique du
dissipateur et de la température ambiante.
Power Dissipation curve in compliance with nominal load current, ON/OFF duty cycle, thermal resistance of the
heatsink and ambient temperature.
Surcharge de courant non répétitive sans tension réappliquée /
No repetive surge current without voltage reapplied.
Surcharge de courant répétitive avec tension réappliquée
Repetive surge current with voltage reapplied.
1
10
1
0,1
0,01
0
200
400
600
0
t (s)
Surcharge de courant : Itsm (Apeak) = f(t) pour modéle 50A(Itsm=550A)
Surge current : Itsm (Apeak) = f(t) for 50A models with Itsm =550A
Fig.3
1
2
fig 3 : Courants de surcharges / Overload currents
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
Courant de charge / RMS load current (A)
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
Température ambiante / Ambient temperature (
°C)
3K/W
12K/W
6K/W
2K/W
1,5K/W
Full on State
50% on State
1K/W
4K/W
duty cycle 90%
I max = 64A @ Tcase = 85
°C
I max = 44A @ Tcase = 100
°C


Similar Part No. - SU865970

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SU865070 CELDUC-SU865070 Datasheet
703Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SU865070-J CELDUC-SU865070-J Datasheet
703Kb / 7P
   Power Solid State Relay
More results

Similar Description - SU865970

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
G3PA ETC-G3PA Datasheet
249Kb / 16P
   Power Solid-state Relay
logo
celduc-relais
SC741110 CELDUC-SC741110 Datasheet
97Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC764110 CELDUC-SC764110 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC968160 CELDUC-SC968160 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SCF42160-E CELDUC-SCF42160-E Datasheet
82Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SU867070 CELDUC-SU867070 Datasheet
711Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SO963560 CELDUC-SO963560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO965560WF CELDUC-SO965560WF Datasheet
493Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO967560 CELDUC-SO967560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SU942460 CELDUC-SU942460 Datasheet
691Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SU965460 CELDUC-SU965460 Datasheet
703Kb / 7P
   Power Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com