Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SOD867180 Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais

Part # SOD867180
Description  Power Solid State Relay
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SOD867180 Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais

  SOD867180 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SOD867180 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SOD867180 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SOD867180 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SOD867180 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SOD867180 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SOD867180 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
PPP
Prrrroooouuuudddd ttttoooo sssseeeerrrrvvvveeee yyyyoooouuuu
celduc
r
e
l
a
i
s
page 1 / 7F/GB
S/MON/SOD867180/C/14/04/2006
Relais statique monophasé
de puissance
Power Solid State Relay
SOD867180
okpac
Output: 150-510VAC 75A
Input : 7-30VDC
❏ Relais statique synchrone avec diagnostic de l'état de la charge, du
réseau et de la sortie du relais.
Zero Cross Solid State Relay with system diagnostics of the load,
the mains and the SSR output.
❏ Sortie thyristors technologie TMS2 (*) permettant une longue du-
rée
de vie : 150 à 510VAC 75A.
Back to back thyristors on output with TMS2 (*) technology for a
long lifetime expectancy : 150 to 510VAC 75A.
❏ Entrée 7-30VDC avec LED verte de visualisation de la commande
7-30VDC input with green LED visualization of control status.
❏ Contact d'état statique (diagnostic) normalement fermé.
Sans alimentation externe supplémentaire -
Diagnostic visualisé par LED jaune
Les contacts de diagnostic peuvent être mis en série.
Normally closed status output (diagnostic).
Without external power supply .
Status visualization by yellow LED .
Status output can be chained.
❏ Très faible niveau de synchronisme
Very low zero cross voltage.
❏ Connecteurs d'entrée débrochables et doublés. Technologie ressort.
With double removable input connectors. Spring Terminals
❏ Protection IP20 par volets sur les bornes.
IP20 protection by flaps on terminals.
❏ Construit en conformité aux normes EN60947-4-3 (IEC947-4-3)
-UL-cUL et EN60950/VDE0805
Designed in conformity with EN60947-4-3 (IEC947-4-3)
-UL-cUL and EN60950/VDE0805
Application typique / Typical application:
30kW resistance (AC-51) - 400 VAC 50hz
Autres charges : voir page 6 / Other loads : see page 6
1 L1
2 T1
A1
A2
4+
3-
5-
6+
verte/
green
jaune
yellow
Charge/
Load
Fusible/
Fuse
Réseau/ Mains
150-510V
Ic
Uc
Id
Vds
Commande/
Control
Sortie d'état/
Status output
Us
0V/Us
Synoptique de fonctionnement / Internal diagram.
* La sortie d'état est normalement femée en l'absence de défauts (NF) /
Without faults the status output is normaly closed (NC)
(*) : Thermo Mechanical Stress Solution
2 connecteurs d'entrée
débrochables à
technologie ressort.
Gris : commande
Orange: état (alarme)
Two removable input spring connectors .
Grey : Control
Orange : status (alarm)
BREVETE !
PATENTED !
Dimensions :


Similar Part No. - SOD867180

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SOD865180 CELDUC-SOD865180 Datasheet
925Kb / 7P
   Power Solid State Relay
More results

Similar Description - SOD867180

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
G3PA ETC-G3PA Datasheet
249Kb / 16P
   Power Solid-state Relay
logo
celduc-relais
SC741110 CELDUC-SC741110 Datasheet
97Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC764110 CELDUC-SC764110 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC968160 CELDUC-SC968160 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SCF42160-E CELDUC-SCF42160-E Datasheet
82Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SU867070 CELDUC-SU867070 Datasheet
711Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SO963560 CELDUC-SO963560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO965560WF CELDUC-SO965560WF Datasheet
493Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO967560 CELDUC-SO967560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SU942460 CELDUC-SU942460 Datasheet
691Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SU965460 CELDUC-SU965460 Datasheet
703Kb / 7P
   Power Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com