Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SO942860 Datasheet(PDF) 4 Page - celduc-relais

Part # SO942860
Description  Power Solid State Relay
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SO942860 Datasheet(HTML) 4 Page - celduc-relais

  SO942860 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SO942860 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SO942860 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SO942860 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SO942860 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
page 4 / 5F/GB
S/MON/SO942860/A/20/02/2006
okpac
okpac
Raccordement d'entrée / Control wiring
Nombre de fils / Number of wires
Modèle de tournevis /
Screwdriver type
Couple de serrage
recommandé
1
2
Recommended Torque
Fil rigide
(sans embout)
SOLID
(No ferrule)
Fil multibrins
(avec embout)
FINE STRANDED
(With ferrule)
Fil rigide
(sans embout)
SOLID
(No ferrule)
Fil multibrins
(avec embout)
FINE STRANDED
(With ferrule)
M4
N.m
0,75 ... 2,5 mm
2
AWG18....AWG14
0,75 ... 2,5 mm
2
AWG18....AWG14
0,75 ... 2,5 mm
2
AWG18....AWG14
0,75 ... 2,5 mm
2
AWG18....AWG14
POZIDRIV 2
1,2
okpac
Raccordement de puissance / Power wiring
Nombre de fils / Number of wires
Modèle de tournevis /
Screwdriver type
Couple de serrage
recommandé
1
2
Recommended Torque
Fil rigide
(sans embout)
SOLID
(No ferrule)
Fil multibrins
(avec embout)
FINE STRANDED
(With ferrule)
Fil rigide
(sans embout)
SOLID
(No ferrule)
Fil multibrins
(avec embout)
FINE STRANDED
(With ferrule)
M5
N.m
1,5 ... 10 mm
2
AWG16....AWG8
1,5 ... 6 mm
2
AWG16....AWG10
1,5 ... 10 mm
2
AWG16....AWG8
1,5 ... 6 mm
2
AWG16....AWG10
POZIDRIV 2
2
Raccordement / Connections
Directement avec fils avec ou sans embouts/
Direct connection with wires with or without ferrules
Avec cosses/
With ring terminals
celduc
Options : Volets IP20
1K453000 = référence d'un volet sans le montage
1LK00500 = 1 volet (côté puissance) + 1 montage celduc
1LK00600 = 2 volets (puissance & commande) + montages celduc
Option : IP20 flaps
1K453000 : Flap reference without mounting
1LK00500 = 1 flap (on output) + 1 celduc mounting
1LK00600 = 2 flaps (input & output) + 2 celduc mounting
FASTONS : Nous consulter / Consult us
Puissance avec cosses / Power with ring
terminals.
W max =12,6mm
16 mm2 (AWG6)
25 mm2 (AWG4)
35mm2 (AWG2 /AWG3)
50mm2 (AWG0 /AWG1)
Des cosses et kits d'adaptation peuvent être fournis :
voir relais forte puissance et documentation connexion
forte puissance/ Suitable ring terminals and special kit
for high current can be delivered: see high power SSR
and data-sheet for power connexion.


Similar Part No. - SO942860

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SO942460 CELDUC-SO942460 Datasheet
950Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO942560 CELDUC-SO942560 Datasheet
950Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO942960 CELDUC-SO942960 Datasheet
885Kb / 5P
   Power Solid State Relay
More results

Similar Description - SO942860

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
G3PA ETC-G3PA Datasheet
249Kb / 16P
   Power Solid-state Relay
logo
celduc-relais
SC741110 CELDUC-SC741110 Datasheet
97Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC764110 CELDUC-SC764110 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SC968160 CELDUC-SC968160 Datasheet
98Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SCF42160-E CELDUC-SCF42160-E Datasheet
82Kb / 2P
   Power Solid State Relay
SU867070 CELDUC-SU867070 Datasheet
711Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SO963560 CELDUC-SO963560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO965560WF CELDUC-SO965560WF Datasheet
493Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SO967560 CELDUC-SO967560 Datasheet
937Kb / 5P
   Power Solid State Relay
SU942460 CELDUC-SU942460 Datasheet
691Kb / 7P
   Power Solid State Relay
SU965460 CELDUC-SU965460 Datasheet
703Kb / 7P
   Power Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com