Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SOB763670 Datasheet(PDF) 3 Page - celduc-relais

Part # SOB763670
Description  Double Power Solid State Relay
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SOB763670 Datasheet(HTML) 3 Page - celduc-relais

  SOB763670 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SOB763670 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SOB763670 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SOB763670 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SOB763670 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SOB763670 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SOB763670 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
page 3 / 9F/GB
S/MON/SOB763670/A/14/09/2007
okpac
celduc
Courbes thermiques / Thermal specifications
Courants de surcharges / Overload currents
400
350
300
250
200
150
100
50
10
1
0,1
0,01
Time
(s)
1
2
Surcharge de courant : Itsm(Apeak) = f(t) pour modèle 35A (Itsm=400A)
Surge current : Itsm (Apeak) =f(t) for 35A models with Itsm=400A
1 -Itsm non répétitif sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.
No repetitive Itsm is given without voltagereapplied . This curve is used to define the protection (fuses).
2 -Itsm répétitif est donné pour des surcharges de courant (Tj initiale=70
°C).
Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du relais.
Repetitive Itsm is given for inrush current with initial Tj = 70
°C. In normal operation , this curve musn't be exceeded.
Be careful, the repetition of the surge current decreases the life expectancy of the SSR.
−>
Warning ! semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction
with an adapted circuit breaker with isolation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong
function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).
−>
Attention ! les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés
associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans
l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance ; non utilisation sur une longue durée...).
0
5
10
15
20
25
30
35
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
Courant de charge / RMS load current (A)
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0
0
20
40
60
80
100
0
Température ambiante / Ambient temperature
(
°C)
12K/W
6K/W
2,1K/W
1,5K/W
Full on State
2 legs
1 Leg on State
1,1K/W
0,75K/W
0,55K/W


Similar Part No. - SOB763670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SOB765670 CELDUC-SOB765670 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB767670 CELDUC-SOB767670 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
More results

Similar Description - SOB763670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SOB765670 CELDUC-SOB765670 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB942660 CELDUC-SOB942660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB965660 CELDUC-SOB965660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB967660 CELDUC-SOB967660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB767670 CELDUC-SOB767670 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB963660 CELDUC-SOB963660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB865660 CELDUC-SOB865660 Datasheet
1Mb / 9P
   Double Power Solid State Relay
SOB665300 CELDUC-SOB665300 Datasheet
987Kb / 6P
   Double Power Solid State Relay
SCB865300 CELDUC-SCB865300 Datasheet
125Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB942600 CELDUC-SCB942600 Datasheet
119Kb / 3P
   Double Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com