Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

R8A20210BG Datasheet(PDF) 10 Page - Renesas Technology Corp

Part # R8A20210BG
Description  Network Address Search Engine (9 M/18 M-bit Full Ternary CAM)
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R8A20210BG Datasheet(HTML) 10 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R8A20210BG Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R8A20210BG Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R8A20210BG Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R8A20210BG Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp R8A20210BG Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp R8A20210BG Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp R8A20210BG Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp R8A20210BG Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp R8A20210BG Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
R8A20211BG/R8A20210BG (MARIE_Blade)
Rev.1.00 Feb 21, 2005 page 10 of 14
Pin Layout
1. Signal
Ball Name
Pin Name
Ball Name
Pin Name
Ball Name
Pin Name
Ball Name
Pin Name
A2
DQ [71]
G1
DQ [56]
N2
OP_ENA
Y1
DQ [39]
A23
DQ [34]
G3
DQ [55]
N24
TEST_I [0]
Y2
DQ [40]
A24
DQ [35]
G4
DQ [54]
P1
OP [0]
Y4
DQ [41]
B1
DQ [70]
G22
IND [17]
P2
OP [1]
Y22
DQ [4]
B2
DQ [69]
G23
DQ [18]
P3
OP [2]
Y24
DQ [3]
B3
DQ [68]
G25
DQ [19]
P4
OP [3]
Y25
DQ [2]
B4
DQ [67]
H1
RD_VD
P24
TEST_I [1]
AA2
DQ [42]
B22
DQ [30]
H2
P_THROUGH
P25
LW
AA4
DQ [43]
B23
DQ [31]
H3
F_SEL [2]
R1
OP [4]
AA22
DQ [6]
B24
DQ [32]
H23
IND [14]
R3
OP [5]
AA24
DQ [5]
B25
DQ [33]
H24
IND [15]
R24
TEST_I [2]
AB1
DQ [44]
C1
DQ [66]
H25
IND [16]
R25
IND_VD
AB2
DQ [45]
C3
DQ [65]
J2
F_SEL [1]
T1
OP [6]
AB3
WDQS [2]
C4
DQ [64]
J3
F_SEL [0]
T2
TMS
AB23
WDQS [0]
C22
DQ [27]
J23
IND [12]
T23
EC_F
AB24
DQ [8]
C23
DQ [28]
J24
IND [13]
T24
IND [1]
AB25
DQ [7]
C25
DQ [29]
K1
DX [3]
T25
IND [0]
AC1
DQ [46]
D1
DQ [63]
K2
DX [2]
U2
TCK
AC3
DQ [47]
D2
DQ [62]
K4
DX [1]
U3
TRST
AC4
DQ [48]
D3
WDQS [3]
K22
RDQS
U23
IND [3]
AC22
DQ [11]
D23
WDQS [1]
K23
IND [9]
U24
IND [2]
AC23
DQ [10]
D24
DQ [25]
K24
IND [10]
V1
TDI
AC25
DQ [9]
D25
DQ [26]
K25
IND [11]
V2
TDO
AD1
DQ [49]
E2
DQ [61]
L1
DX [0]
V3
DQ [36]
AD2
DQ [50]
E4
DQ [60]
L23
PHSL
V22
IND [7]
AD3
DQ [51]
E22
DQ [23]
L25
GW [1]
V23
IND [6]
AD4
DQ [52]
E24
DQ [24]
M1
MDS
V24
IND [5]
AD22
DQ [15]
F1
DQ [59]
M2
C_SEL
V25
IND [4]
AD23
DQ [14]
F2
DQ [58]
M3
WDQS [4]
W1
DQ [37]
AD24
DQ [13]
F4
DQ [57]
M4
RSTL
W3
DQ [38]
AD25
DQ [12]
F22
DQ [20]
M22
CLK
W22
DQ [1]
AE2
DQ [53]
F24
DQ [21]
M24
TEST_O
W23
DQ [0]
AE23
DQ [17]
F25
DQ [22]
M25
GW [0]
W25
IND [8]
AE24
DQ [16]


Similar Part No. - R8A20210BG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
R8A20110BG RENESAS-R8A20110BG Datasheet
204Kb / 9P
   Network Signature Matching Co-Processor (1 M-bit Full Ternary CAM)
R8A20410BG RENESAS-R8A20410BG Datasheet
1Mb / 2P
   20Mbit QUAD-Search Content Addressable Memory
More results

Similar Description - R8A20210BG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
R8A20110BG RENESAS-R8A20110BG Datasheet
204Kb / 9P
   Network Signature Matching Co-Processor (1 M-bit Full Ternary CAM)
logo
Integrated Device Techn...
75K62100 IDT-75K62100 Datasheet
56Kb / 3P
   NETWORK SEARCH ENGINE
logo
Cypress Semiconductor
CYNSE70032 CYPRESS-CYNSE70032 Datasheet
3Mb / 126P
   Network Search Engine
logo
Integrated Device Techn...
75K72100_0509 IDT-75K72100_0509 Datasheet
440Kb / 3P
   Network Search Engine
75K62100_0509 IDT-75K62100_0509 Datasheet
441Kb / 3P
   NETWORK SEARCH ENGINE
logo
STMicroelectronics
M7010R STMICROELECTRONICS-M7010R Datasheet
449Kb / 67P
   16K x 68-bit Entry NETWORK SEARCH ENGINE
logo
Cypress Semiconductor
CYNSE10512 CYPRESS-CYNSE10512 Datasheet
6Mb / 153P
   Ayama??10000 Network Search Engine
logo
STMicroelectronics
M7020R STMICROELECTRONICS-M7020R Datasheet
996Kb / 150P
   32K x 68-bit Entry NETWORK SEARCH ENGINE
M7040N STMICROELECTRONICS-M7040N Datasheet
1Mb / 159P
   64K x 72-bit Entry NETWORK PACKET SEARCH ENGINE
logo
Integrated Device Techn...
75N42102 IDT-75N42102 Datasheet
430Kb / 3P
   NETWORK SEARCH ENGINE 32K x 72 Entries
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com