Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SST89V52RD-33-C-PIE Datasheet(PDF) 4 Page - Silicon Storage Technology, Inc

Part # SST89V52RD-33-C-PIE
Description  FlashFlex51 MCU
Download  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SST [Silicon Storage Technology, Inc]
Direct Link  http://www.sst.com/
Logo SST - Silicon Storage Technology, Inc

SST89V52RD-33-C-PIE Datasheet(HTML) 4 Page - Silicon Storage Technology, Inc

  SST89V52RD-33-C-PIE Datasheet HTML 1Page - Silicon Storage Technology, Inc SST89V52RD-33-C-PIE Datasheet HTML 2Page - Silicon Storage Technology, Inc SST89V52RD-33-C-PIE Datasheet HTML 3Page - Silicon Storage Technology, Inc SST89V52RD-33-C-PIE Datasheet HTML 4Page - Silicon Storage Technology, Inc SST89V52RD-33-C-PIE Datasheet HTML 5Page - Silicon Storage Technology, Inc SST89V52RD-33-C-PIE Datasheet HTML 6Page - Silicon Storage Technology, Inc SST89V52RD-33-C-PIE Datasheet HTML 7Page - Silicon Storage Technology, Inc SST89V52RD-33-C-PIE Datasheet HTML 8Page - Silicon Storage Technology, Inc SST89V52RD-33-C-PIE Datasheet HTML 9Page - Silicon Storage Technology, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 81 page
background image
4
Data Sheet
FlashFlex51 MCU
SST89E52RD2/RD / SST89E54RD2/RD / SST89E58RD2/RD
SST89V52RD2/RD / SST89V54RD2/RD / SST89V58RD2/RD
©2006 Silicon Storage Technology, Inc.
S71255-05-000
5/06
FIGURE 4-4: Byte-Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FIGURE 4-5: Byte-Verify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FIGURE 4-6: Prog-SB3, Prog-SB2, Prog-SB1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FIGURE 4-7: Prog-SC0 and Prog-SC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
FIGURE 4-8: Enable-Clock-Double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
FIGURE 6-1: Framing Error Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
FIGURE 6-2: UART Timings in Mode 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
FIGURE 6-3: UART Timings in Modes 2 and 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
FIGURE 6-4: SPI Master-slave Interconnection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FIGURE 6-5: SPI Transfer Format with CPHA = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FIGURE 6-6: SPI Transfer Format with CPHA = 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FIGURE 7-1: Block Diagram of Programmable Watchdog Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FIGURE 8-1: PCA Timer/Counter and Compare/Capture Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
FIGURE 8-2: PCA Capture Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FIGURE 8-3: PCA Compare Mode (Software Timer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
FIGURE 8-4: PCA High Speed Output Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
FIGURE 8-5: PCA Pulse Width Modulator Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
FIGURE 8-6: PCA Watchdog Timer (Module 4 only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FIGURE 9-1: Security Lock Levels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
FIGURE 10-1: Power-on Reset Circuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
FIGURE 11-1: Interrupt Structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
FIGURE 13-1: Oscillator Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
FIGURE 14-1: IDD vs. Frequency for 3V SST89V5xRD2/RD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
FIGURE 14-2: IDD vs. Frequency for 5V SST89E5xRD2/RD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
FIGURE 14-3: External Program Memory Read Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
FIGURE 14-4: External Data Memory Read Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
FIGURE 14-5: External Data Memory Write Cycle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
FIGURE 14-6: External Clock Drive Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
FIGURE 14-7: Shift Register Mode Timing Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
FIGURE 14-8: AC Testing Input/Output Test Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
FIGURE 14-9: Float Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
FIGURE 14-10: A Test Load Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
FIGURE 14-11: IDD Test Condition, Active Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
FIGURE 14-12: IDD Test Condition, Idle Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
FIGURE 14-13: IDD Test Condition, Power-down Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
FIGURE 16-1: 40-pin Plastic Dual In-line Pins (PDIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
FIGURE 16-2: 44-lead Plastic Lead Chip Carrier (PLCC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
FIGURE 16-3: 44-lead Thin Quad Flat Pack (TQFP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
FIGURE 16-4: 40-contact Very-very-thin Quad Flat No-lead (WQFN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80


Similar Part No. - SST89V52RD-33-C-PIE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Silicon Storage Technol...
SST89V52RD2 SST-SST89V52RD2 Datasheet
984Kb / 91P
   FlashFlex51 MCU
SST89V52RD2-33-C-NI SST-SST89V52RD2-33-C-NI Datasheet
984Kb / 91P
   FlashFlex51 MCU
SST89V52RD2-33-C-NI SST-SST89V52RD2-33-C-NI Datasheet
937Kb / 81P
   FlashFlex51 MCU
SST89V52RD2-33-C-NJ SST-SST89V52RD2-33-C-NJ Datasheet
984Kb / 91P
   FlashFlex51 MCU
SST89V52RD2-33-C-NJ SST-SST89V52RD2-33-C-NJ Datasheet
937Kb / 81P
   FlashFlex51 MCU
More results

Similar Description - SST89V52RD-33-C-PIE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Silicon Storage Technol...
SST89E564 SST-SST89E564 Datasheet
634Kb / 58P
   FlashFlex51 MCU
SST89E564RD SST-SST89E564RD Datasheet
680Kb / 62P
   FlashFlex51 MCU
SST89C59 SST-SST89C59 Datasheet
3Mb / 45P
   FlashFlex51 MCU
SST89E58RD2 SST-SST89E58RD2 Datasheet
984Kb / 91P
   FlashFlex51 MCU
SST89E564RD SST-SST89E564RD_03 Datasheet
1Mb / 86P
   FlashFlex51 MCU
SST89C54 SST-SST89C54 Datasheet
413Kb / 50P
   FlashFlex51 MCU
SST89E52RD2-RD SST-SST89E52RD2-RD Datasheet
937Kb / 81P
   FlashFlex51 MCU
logo
Renesas Technology Corp
R8C-2C RENESAS-R8C-2C Datasheet
481Kb / 60P
   MCU
R8C-32A RENESAS-R8C-32A Datasheet
455Kb / 55P
   MCU
R8C-22 RENESAS-R8C-22 Datasheet
447Kb / 52P
   MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com