Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

SPLBS81-6 Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLBS81-6
Description  Unmounted Laser Bars, 82.5% Filling Factor, 808 nm
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLBS81-6 Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SPLBS81-6 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLBS81-6 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLBS81-6 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLBS81-6 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SPL BS81-6
2007-04-20
3
1)
Alle Kenn- und Grenzwerte beziehen sich auf Pulsmessungen (1
μs Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz) an
unmontierten Barren. Die Erzielung der spezifizierten Werte im CW – Modus (Dauerstrichbetrieb) setzt eine
geeignete Montagetechnik mit einem thermischen Widerstand von
R
th<
0.5 K/W voraus. Die zentrale
Emissionswellenlänge im Betrieb ist abhängig vom Betriebsmodus: CW – Betrieb (Dauerstrichbetrieb) oder
Impuls, Betriebstemperatur, thermischer Widerstand
R
th und ist in aller Regel höher als die spezifizierte
Impulswellenlänge
λ
pulse (1 μs Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz). Alle Parameter können im jeweiligen
Betriebsmodus von den spezifizierten Kennwerten abweichen.
All characteristics and limitations refer to pulsed measurements (1
μs pulse width at 4 kHz repetition rate) on
unmounted laser bars. All specified values in CW - Mode (continuous wave) implies a suitable mounting technology
with a thermal resistance of
R
th< 0.5 K/W. The operating peak emission wavelength depends on the operating
mode: CW or pulsed, ambient temperature and thermal resistance
R
th. The operating peak emission wavelength in
general is higher than the specified pulsed peak wavelength
λ
pulse (1 μs pulse width at 4 kHz repetition rate). All
characteristics obtained in the operating mode may differ from the characteristics specified herein.
2)
Spezifiziert bei der typischen optischen Ausgangsleistung Pop, typ
Specified at the typical, optical output power Pop, typ
3)
Der spezifizierte Wert für den Konversionswirkungsgrad setzt eine homogene Strominjektion voraus
The specified typical efficiency is reached under conditions of homogeneous current injection
Dimensionen
Dimensions
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Emitteranzahl
Number of emitters
n
-
75
-
Kontaktbreite je Emitter
Single emitter contact width
w
-
110
-
μm
Emitterabstand
Emitter pitch
p
-
130
-
μm
Packungsdichte
Filling factor
F
-
82.5
-
%
Barrenbreite
Bar width
W
9.9
10
10.1
mm
Barrenhöhe
Bar height
H
105
115
125
μm
Resonatorlänge
Resonator length
L
590
600
610
μm


Similar Part No. - SPLBS81-6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
SPLBS81-9S OSRAM-SPLBS81-9S Datasheet
184Kb / 4P
   Un-mounted Laser Bars, 82.5% Fill-factor, 808 nm
More results

Similar Description - SPLBS81-6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
SPLBX81-2S OSRAM-SPLBX81-2S Datasheet
126Kb / 4P
   Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 808 nm
SPLBS81-9S OSRAM-SPLBS81-9S Datasheet
184Kb / 4P
   Un-mounted Laser Bars, 82.5% Fill-factor, 808 nm
SPLBX98-2S OSRAM-SPLBX98-2S Datasheet
126Kb / 4P
   Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 980 nm
SPLBX94-2S OSRAM-SPLBX94-2S Datasheet
111Kb / 4P
   Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 940 nm
SPLBS94-2S OSRAM-SPLBS94-2S Datasheet
111Kb / 4P
   Un-mounted Laser Bars, 82.5% Fill-factor, 940 nm
SPLBG81-2S OSRAM-SPLBG81-2S Datasheet
127Kb / 4P
   Un-mounted Laser Bars, 50% Fill-factor, 808 nm
SPLBG81-9S OSRAM-SPLBG81-9S Datasheet
127Kb / 4P
   Un-mounted Laser Bars, 50% Fill-factor, 808 nm
SPLBK81-12S OSRAM-SPLBK81-12S Datasheet
209Kb / 4P
   Un-mounted Laser Bars, 50 Fill-factor, 808 nm
SPLBK94-40 OSRAM-SPLBK94-40 Datasheet
133Kb / 3P
   Unmounted Laser Bars, 50% Fill Factor, 940nm
SPLBG91-2S OSRAM-SPLBG91-2S Datasheet
126Kb / 4P
   Un-mounted Laser Bars, 50% Fill-factor, 915 nm
More results


Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com