Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SD-350D Datasheet(PDF) 2 Page - Astrodyne Corporation

Part # SD-350D
Description  350W Single Output DC-DC Converter
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

SD-350D Datasheet(HTML) 2 Page - Astrodyne Corporation

  SD-350D Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation SD-350D Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation SD-350D Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
s d - 3 5 0 series
350W Single Output DC-DC Converter
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTROdYNE.COM
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE��TIME
VOLTAGE�RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
OVER�TEMPERATURE
SAFETY STANDARDS
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
DC�CURRENT (Typ.)
Protection�type�: Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
75
5
(TSW1)�Detect�on�main�power�transistor
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-4-2,3,4,6,8;�ENV50204�heavy�industry�level,�criteria A
-20�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-40�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
215*115*50mm�(L*W*H)
1.1Kg;�12pcs/14.4Kg/0.92CUFT
File�Name:SD-350-SPEC���2005-05-10
350W�Single�Output�DC-DC�Converter
����������
S D - 3 5 0 series
105�~�135% rated�output�power
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:1.5KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
ENVIRONMENT
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
SD-350D
5V
12V
24V
48V
60A
29.2A
14.6A
7.3A
0�~�60A
0�~�29.2A
0�~�14.6A
0�~�7.3A
300W
350.4W
350.4W
350.4W
100mVp-p
120mVp-p
150mVp-p
200mVp-p
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
4.5�~�5.5VDC
11�~�16VDC
23�~�30VDC
43�~�53VDC
0.5%
0.3%
0.2%
0.2%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
300ms,�50ms�at�full�load
B:19�~�36VDC����������C:36�~�72VDC����������D:72�~144VDC
78%
4A/96V
83%
87%
89%
4.4A/96V
4.2A/96V
4.2A/96V
C:45A/48VDC����������D:45A/96VDC
5.75�~�6.75V
16.8�~�20V
31.5�~�37.5V
53�~�65V
209.4K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
24V�and�48V�input�design�refer�to�LVD
��������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������
������������������ ������������������
���������������������������
���������������������������������������������������
����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������


Similar Part No. - SD-350D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-350D MEANWELL-SD-350D Datasheet
207Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
SD-350D MEANWELL-SD-350D Datasheet
415Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
SD-350D-24 MEANWELL-SD-350D-24 Datasheet
413Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
More results

Similar Description - SD-350D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-350_1109 MEANWELL-SD-350_1109 Datasheet
415Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
SD-350D-24 MEANWELL-SD-350D-24 Datasheet
413Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
SD-350 MEANWELL-SD-350_10 Datasheet
415Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
SD-350 MEANWELL-SD-350 Datasheet
207Kb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
logo
Astrodyne Corporation
SD350 ASTRODYNE-SD350 Datasheet
1Mb / 3P
   350W Single Output DC-DC Converter
logo
Wall Industries,Inc.
CMKR WALL-CMKR Datasheet
146Kb / 3P
   Single Output DC/DC Converter
logo
MORNSUN Science& Techno...
IB0505S-2W MORNSUN-IB0505S-2W Datasheet
112Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
F0305AS-1W MORNSUN-F0305AS-1W Datasheet
112Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
VRB1203D-40W MORNSUN-VRB1203D-40W Datasheet
115Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
IB0505LD-W75 MORNSUN-IB0505LD-W75 Datasheet
112Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com