Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SCP-1K2-05 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # SCP-1K2-05
Description  900~1200W Parallel Type With PFC Function
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

SCP-1K2-05 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  SCP-1K2-05 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation SCP-1K2-05 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation SCP-1K2-05 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
S C p - 1 k 2 series
900~1200W Parallel Type With PFC Function
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTRODYNE.COM
�������������������
���������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������� ��������������
�����������������
���������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������
����������������
SPECIFICATION
SCP-1K2-05
ORDER�NO.
SAFETY MODEL NO.
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE,�HOLD�TIME
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
POWER�FACTOR
INPUT
ENVIRONMENT
INRUSH�CURRENT�(max.)
LEAKAGE�CURRENT (max.)
OVER�TEMPERATURE
SAFETY STANDARDS
SAFETY &
EMC
(Note.�5)
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
POWER�GOOD�SIGNAL
SPECIAL FUNCTION
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
Note.�4
OVER�VOLTAGE
PROTECTION
AC�CURRENT
1K2S-P005
5V
200A
0�~�200A
1000W
100mVp-p
5.0% Typical�adjustment�by�potentiometer����������20%~100%�adjustment�by�1~5VDC�external�control
2.0%
0.5%
1.5%
500ms,�50ms,�16ms�at�full�load
180�~�260VAC����������260~370VAC�see�the�derating�curve
47~63Hz
80%
>0.98�/�230VAC
10A /�230VAC
60A /�230VAC
3.5mA /�240VAC
110�~�135% Follow�to�output�set�up�point
>100
/�measure�by�heat�sink,�near�transformer
UL60950, TUV�EN60950 Approved
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�class A
Compliance�to EN61000-3-2,3
Compliance�to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,�Light�industry�level,��criteria A
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
-20�~�+65
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
10�~�95%�RH
0.04%�/
(0�~�50
)
10~200Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
Open�collector�of�NPN�transistor
DC�Voltage Adj.,�remote�sensing,�remote�control,�parallel�operation(refer�to�control�terminal�instruction�manual)
290*120*132mm�(L*W*H)
4.5kg;��4pcs�/19kg�/CARTON
84%
0.5%
0.5%
1.0%
120mVp-p
1K2S-P012
12V
100A
0�~�100A
1200W
SCP-1K2-12
82%
1.0%
0.5%
1.5%
100mVp-p
1K2S-P009
9V
133A
0�~�133A
1200W
SCP-1K2-09
85%
0.5%
0.5%
1.0%
150mVp-p
1K2S-P015
15V
80A
0�~�80A
1200W
SCP-1K2-15
89%
0.5%
0.5%
1.0%
240mVp-p
1K2S-P024
24V
50A
0�~�50A
1200W
SCP-1K2-24
86%
0.5%
0.5%
1.0%
180mVp-p
1K2S-P018
18V
66A
0�~�66A
1200W
SCP-1K2-18
90%
0.5%
0.5%
1.0%
480mVp-p
1K2S-P048
48V
24A
0�~�24A
1152W
SCP-1K2-48
90%
0.5%
0.5%
1.0%
500mVp-p
1K2S-P060
60V
20A
0�~�20A
1200W
SCP-1K2-60
89%
0.5%
0.5%
1.0%
360mVp-p
1K2S-P036
36V
33A
0�~�33A
1200W
SCP-1K2-36
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
File�Name:�SCP-1K2-SPEC���2004-07-06
105~140%�rated�output�power
S C P - 1 K 2 series
900~1200W�Parallel Type�With�PFC�Function
����������
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�:�Current�limiting,�delay�shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
COOLING
By�fan,�>20%�load�or�>50
fan�on
MTBF
37.4K�hrs�min.����MIL-HDBK-217F(25
)
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�OP/FG:100M�Ohms�/�500VDC
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage, recovers�automatically�after�temperature�goes�down


Similar Part No. - SCP-1K2-05

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
SCP-1K2-05 MEANWELL-SCP-1K2-05 Datasheet
379Kb / 3P
   900~1200W Parallel (N1) With PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
SCP-1K2-05 RSG-SCP-1K2-05 Datasheet
157Kb / 2P
   900~1200W Parallel Type With PFC Function
More results

Similar Description - SCP-1K2-05

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
RSG Electronic Componen...
SCP-1K2 RSG-SCP-1K2 Datasheet
157Kb / 2P
   900~1200W Parallel Type With PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
SCP-1K2 MEANWELL-SCP-1K2 Datasheet
379Kb / 3P
   900~1200W Parallel (N1) With PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
SCN-1K2 ASTRODYNE-SCN-1K2 Datasheet
418Kb / 3P
   1200W With Parallel Function
logo
RSG Electronic Componen...
SCP-2K4 RSG-SCP-2K4 Datasheet
418Kb / 4P
   2400W Parallel Type With PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
SCP-2K4 ASTRODYNE-SCP-2K4 Datasheet
1Mb / 3P
   2400W Parallel Type With PFC Function
SCP-800 ASTRODYNE-SCP-800 Datasheet
1Mb / 3P
   800W Parallel Type With PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
SCP-800 RSG-SCP-800 Datasheet
141Kb / 2P
   800W Parallel Type With PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
SCN-1K2 MEANWELL-SCN-1K2 Datasheet
325Kb / 3P
   1200W Single Output With Parallel Function
logo
RSG Electronic Componen...
SCP-600 RSG-SCP-600 Datasheet
143Kb / 2P
   500~600W Parallel Type With PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
SCP-600 ASTRODYNE-SCP-600 Datasheet
1Mb / 3P
   500~600W Parallel Type With PFC Function
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com