Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SCN-800-12 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # SCN-800-12
Description  800W With Parallel Function
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

SCN-800-12 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  SCN-800-12 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation SCN-800-12 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation SCN-800-12 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
S C N - 8 0 0 series
800W With Parallel Function
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTRODYNE.COM
��������������������������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������������
����������������������������������������������������������������
����������������
���������������������������������
�������������������������������������
�����������������������
SPECIFICATION
SCN-800-12
SCN-800-15
SCN-800-24
SCN-800-48
ORDER�NO.
SAFETY MODEL NO.
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
OUTPUT
SETUP,�RISE,�HOLD�TIME
SPECIAL FUNCTION
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
AC�CURRENT
INPUT
ENVIRONMENT
INRUSH�CURRENT�(max.)
OVER�TEMPERATURE
SAFETY STANDARDS
SAFETY &
EMC
(Note.�4)
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
WORKING�TEMP.
WORKING�TEMP.,�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
LEAKAGE�CURRENT (max.)
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
PROTECTION
12V
15V
24V
48V
800S-N012
800S-N015
800S-N024
800S-N048
66A
54A
33A
16.6A
0�~�66A
0�~�54A
0�~�33A
0�~�16.6A
800W
800W
800W
800W
150mVp-p
150mVp-p
240mVp-p
480mVp-p
VOLTAGE ADJ.�RANGE
5.0%�typical�adjustment�by�potentiometer���������20~100%�adjustment�by�1~5VDC�external�control
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
800ms,�50ms,�16ms�at�full�load
DC�voltage�adj.,�Remote�sensing,�remote�control,�parallel�operation�(refer�to�terminal�instruction�manual)
90~130VAC�/�180�~�260VAC
260~370VDC
selected�by�switch,
47~63Hz
80%
81%
110~135% rated�output�power
85%
87%
13A /�115VAC���8.0A /�230VAC
60A /�230VAC
3.5mA /�240VAC
>100
/�measure�by�heat�sink,�near�transformer
110~135%�follow�to�output�set�up�point
Design�refer�to�UL1950,�CSA22.2,�IEC60950
Design�refer�to FCC�part�15�class A
I/P-O/P,�I/P-FG:1500VAC
I/P-O/P,�I/P-FG,��>100M�Ohms�/�500VDC
120khrs�min.��MIL-HDBK-217F�(25
)
-10~+65
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20%~90%�RH�non-condensing
-20~+85
10~95%�RH
0.04%�/
(0~50
)
10~200Hz,�2G�10min./1cycle,�period�for�60min. each�along�X, Y,�Z�axes
291*132*68mm�(L*W*H)
2.3kg;��8pcs/�24kg�/CARTON
��������������������������������������������������������������
����������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
File�Name:SCN-800-SPEC���2004-09-23
800W�With�Parallel�Function
S C N - 8 0 0 series
����������
Protection�type�: Current�limiting,�delay�shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage, re-power�on�to�recover
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
----
----


Similar Part No. - SCN-800-12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
SCN-800-12 MEANWELL-SCN-800-12 Datasheet
314Kb / 3P
   800W Single Output With Parallel Function
More results

Similar Description - SCN-800-12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Astrodyne Corporation
SCP-800 ASTRODYNE-SCP-800 Datasheet
1Mb / 3P
   800W Parallel Type With PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
SCP-800 RSG-SCP-800 Datasheet
141Kb / 2P
   800W Parallel Type With PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
SCN-800 MEANWELL-SCN-800 Datasheet
314Kb / 3P
   800W Single Output With Parallel Function
SCP-800 MEANWELL-SCP-800 Datasheet
339Kb / 3P
   800W Parallel (N1) With PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
SCN-1K2 ASTRODYNE-SCN-1K2 Datasheet
418Kb / 3P
   1200W With Parallel Function
PSP-500 ASTRODYNE-PSP-500 Datasheet
461Kb / 3P
   500W with PFC and Parallel Function
logo
Mean Well Enterprises C...
SCN-1K5 MEANWELL-SCN-1K5 Datasheet
321Kb / 3P
   1500W Single Output With Parallel Function
logo
RSG Electronic Componen...
SCP-2K4 RSG-SCP-2K4 Datasheet
418Kb / 4P
   2400W Parallel Type With PFC Function
logo
Total Power Internation...
RSP-2000 TOTAL-POWER-RSP-2000 Datasheet
45Kb / 1P
    2000W WITH PFC AND PARALLEL FUNCTION
logo
Astrodyne Corporation
SCP-2K4 ASTRODYNE-SCP-2K4 Datasheet
1Mb / 3P
   2400W Parallel Type With PFC Function
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com