Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

RS-100 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # RS-100
Description  100W Single Output Switching Power Supply
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

RS-100 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  RS-100 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation RS-100 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
r s - 1 0 0 series
100W Single Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTrODYNE.COM
ENVIRONMENT
PROTECTION
SPECIFICATION
MODEL
RS-100-3.3
RS-100-5
RS-100-12
RS-100-15
RS-100-24
RS-100-48
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
LINE�REGULATION
Note.4
LOAD�REGULATION
Note.5
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
AC�CURRENT (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
3.3V
5V
12V
15V
24V
48V
20A
16A
8.5A
7A
4.5A
2.3A
0�~�20A
0�~�16A
0�~�8.5A
0�~�7A
0�~�4.5A
0�~�2.3A
66W
80W
102W
105W
108W
110.4W
80mVp-p
80mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
200mVp-p
3.2V�~�3.5V
4.75�~�5.5V
11.4�~�13.2V
14.25�~�16.5V
22.8�~�26.4V
45.6�~�52.8V
3.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
2.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
500ms,�20ms/230VAC����������1200ms,�30ms/115VAC at�full�load
100ms/230VAC����������18ms/115VAC at�full�load
88�~�264VAC����������125�~�373VDC (Withstand�300VAC�surge�for�5sec.�Without�damage)
47�~�63Hz
74%
3.8�~�4.45V
5.75�~�6.75V
13.8�~�16.2V
17.25�~�20.25V
27.6�~�32.4V
55.2�~�64.8V
77%
81%
82%
84%
84%
2.5A/115VAC����������1.5A/230VAC
COLD�START 40A/230VAC
<2mA /�240VAC
110�~�150% rated�output�power
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN61000-6-2�(EN50082-2)�heavy�industry�level,�criteria A
-25�~�+70
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH non-condensing
-40�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)
10�~�500Hz,�5G�10min./1cycle,�period�for 60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
260.8Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
159*97*38mm�(L*W*H)
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������
File�Name:RS-100-SPEC���2005-09-13
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
0.6Kg;�24pcs/15.4Kg/0.7CUFT
100W�Single�Output�Switching�Power�Supply
R S - 1 0 0 series
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
SAFETY &
EMC
(Note�6)
�������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
����������������������� ��
���������������������������
�������������
�����������������������������������������
�����������������������������������
���������������������� ����
�����������������������������������������������
����������������
���������������������������������
����������


Similar Part No. - RS-100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
RS-100 MEANWELL-RS-100 Datasheet
387Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
RS-100 RSG-RS-100 Datasheet
161Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
RS-100 MEANWELL-RS-100 Datasheet
394Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
RS-100-12 MEANWELL-RS-100-12 Datasheet
387Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
RS-100-12 RSG-RS-100-12 Datasheet
161Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
More results

Similar Description - RS-100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
PLN-100 MEANWELL-PLN-100 Datasheet
193Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
HLG-100H MEANWELL-HLG-100H Datasheet
315Kb / 6P
   100W Single Output Switching Power Supply
HLG-100_1107 MEANWELL-HLG-100_1107 Datasheet
323Kb / 6P
   100W Single Output Switching Power Supply
NES-100 MEANWELL-NES-100_10 Datasheet
386Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
HLG-100 MEANWELL-HLG-100 Datasheet
317Kb / 6P
   100W Single Output Switching Power Supply
LPV-100 MEANWELL-LPV-100 Datasheet
353Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
LPV-100_1107 MEANWELL-LPV-100_1107 Datasheet
1Mb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
PLC-100 MEANWELL-PLC-100_12 Datasheet
225Kb / 3P
   100W Single Output Switching Power Supply
logo
XP Power Limited
CLG-100-12 XPPOWER-CLG-100-12 Datasheet
198Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
S-100 MEANWELL-S-100 Datasheet
410Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
RS-100 RSG-RS-100 Datasheet
161Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com