Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

RQ-50 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # RQ-50
Description  50W Quad Output Switching Power Supply
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

RQ-50 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  RQ-50 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation RQ-50 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
r q - 5 0 series
50W Quad Output Switching Power Supply
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTrODYNE.COM
SPECIFICATION
MODEL
RQ-50B
RQ-50C
RQ-50D
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
AC�CURRENT (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
5V
12V
CH2
-5V
CH3
5V
CH1
15V
CH2
-5V
CH3
12V
CH2
-15V
CH4
24V
CH3
5V
CH1
-12V
CH4
-12V
CH4
5A
1A
0.5A
5A
1A
0.5A
0.9A
0.5A
0.9A
3A
0.5A
0.5A
0.5�~�6A
0.2�~�1.5A 0�~�1A
0.5�~�6A
0.2�~�1.5A 0�~�1A
0.2�~�1.5A
0�~�1A
0.1�~�1A
0.5�~�6A
0�~1A
0�~�1A
45.5W
50W
53.4W
80mVp-p 120mVp-p 100mVp-p
80mVp-p 120mVp-p 100mVp-p
120mVp-p
80mVp-p
180mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
CH1:�4.75�~�5.5V
CH1:�4.75�~�5.5V
CH1:�4.75�~�5.5V
2.0%
6.0%
2.0%
6.0%
6.0%
+7,-5%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
0.5%
1.5%
0.5%
1.5%
1.5%
0.5%
0.5%
2.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
3.0%
0.5%
3.0%
3.0%
1.0%
1.0%
3.0%
0.5%
1.0%
1.0%
1.0%
500ms,�20ms/230VAC����������1200ms,�30ms/115VAC at�full�load
60ms/230VAC����������10ms/115VAC at�full�load
88�~�264VAC����������125�~�373VDC (Withstand�300VAC�surge�for�5sec.�Without�damage)
47�~�63Hz
74%
79%
75%
CH1:�5.75�~�6.75V
1.3A/115VAC����������0.8A/230VAC
COLD�START 36A/230VAC
<2mA /�240VAC
110�~�150% rated�output�power
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
-25�~�+70
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH non-condensing
-40�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)on�+5V�output
10�~�500Hz,�5G�10min./1cycle,�period�for 60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
162.9Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
99*97*36mm�(L*W*H)
File�Name:RQ-50-SPEC���2005-09-13
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
0.41Kg;�45pcs/19.5Kg/0.9CUFT
50W�Quad�Output�Switching�Power�Supply
R Q - 5 0 series
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN61000-6-2�(EN50082-2)�heavy�industry�level,�criteria A
�������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
����������������������� ��
���������������������������
�������������
�����������������������������������������
�����������������������������������
���������������������� ����
�����������������������������������������������
����������������
���������������������������������
����������
CH1
OUTPUT�NUMBER


Similar Part No. - RQ-50

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
RQ-50 MEANWELL-RQ-50 Datasheet
228Kb / 2P
   50W Quad Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
RQ-50 RSG-RQ-50 Datasheet
249Kb / 2P
   50W Quad Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
RQ-50 MEANWELL-RQ-50 Datasheet
238Kb / 2P
   50W Quad Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
RQ-50 TOTAL-POWER-RQ-50 Datasheet
301Kb / 2P
   50W Quad Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
RQ-50B MEANWELL-RQ-50B Datasheet
228Kb / 2P
   50W Quad Output Switching Power Supply
More results

Similar Description - RQ-50

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
RQ-50 MEANWELL-RQ-50_11 Datasheet
239Kb / 2P
   50W Quad Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
RQ-50 RSG-RQ-50 Datasheet
249Kb / 2P
   50W Quad Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
RQ50 ASTRODYNE-RQ50 Datasheet
0Kb / 4P
   50W Quad Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
RQ-50 TOTAL-POWER-RQ-50 Datasheet
301Kb / 2P
   50W Quad Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
RQ-50 MEANWELL-RQ-50 Datasheet
228Kb / 2P
   50W Quad Output Switching Power Supply
RQ-50 MEANWELL-RQ-50_10 Datasheet
238Kb / 2P
   50W Quad Output Switching Power Supply
RT-50 MEANWELL-RT-50_11 Datasheet
416Kb / 2P
   50W Triple Output Switching Power Supply
RID-50 MEANWELL-RID-50_11 Datasheet
417Kb / 2P
   50W Dual Output Switching Power Supply
NET-50 MEANWELL-NET-50_11 Datasheet
427Kb / 2P
   50W Triple Output Switching Power Supply
D-50 MEANWELL-D-50 Datasheet
391Kb / 2P
   50W Dual Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com