Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PS-65-5 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # PS-65-5
Description  65W Single Output Switching Power Supply
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

PS-65-5 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  PS-65-5 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation PS-65-5 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation PS-65-5 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation PS-65-5 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation PS-65-5 Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation PS-65-5 Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation PS-65-5 Datasheet HTML 7Page - Astrodyne Corporation PS-65-5 Datasheet HTML 8Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
p s - 6 5 series
65W Single Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
PS-65-3.3
PS-65-5
PS-65-7.5
PS-65-12
PS-65-13.5
PS-65-15
PS-65-24
PS-65-27
PS-65-48
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY(Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
AC�CURRENT (Typ.)
3.3V
5V
7.5V
12V
13.5V
15V
24V
27V
48V
12A
12A
8A
5.2A
4.7A
4.2A
2.7A
2.4A
1.35A
0�~�15.2A
0�~�13.8A
0�~�9.6A
0�~�6A
0�~�5.4A
0�~�4.8A
0�~�3A
0�~�2.7A
0�~�1.5A
39.6W
60W
60W
62.4W
63.5W
63W
64.8W
64.8W
64.8W
80mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
3.14�~�3.63V 4.75�~�5.5V
7.13�~�8.25V 11.4�~�13.2V 12.8�~�14.9V 14.25�~�16.5V 22.8�~�26.4V 25.65�~�29.7V 45.6�~�52.8V
3.0%
3.0%
3.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
3.0%
3.0%
3.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
800ms,�20ms�at�full�load
60ms�at�full�load
90�~�264VAC����������127�~370VDC
47�~�440Hz
69%
76%
79%
79%
79%
79%
80%
80%
80%
1.2A/115VAC����������0.72A/230VAC
COLD�START 20A/115VAC����������40A/230VAC
<0.5mA /�240VAC
73�~�105W(3.3V�:�51�~�75W)(5V�:�70�~�105W) rated�output�power
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed.
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed.
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.04%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�Period�for�60min.each�along�X, Y,�Z�axes
300.7K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
127*76.2*42mm�(L*W*H)
0.21Kg;�54pcs/14.2Kg/1.35CUFT
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������������
File�Name:PS-65-SPEC���2005-09-06
OVER�VOLTAGE
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
UL60950, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
65W�Single�Output�Switching�Power�Supply
P S - 6 5 series
����������
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
�����������������������������
�������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������
����������������������������������
����������������
Rated�output�power�for�convection;�72W�(+3.3V�:�50W;+5V:69W)�with�18�CFM�min.�Forced�air
OUTPUT�POWER�(max.)
3.8�~�4.46V
5.75�~�6.75V 8.63�~�10.1V 13.8�~�16.2V 15.5�~�18.2V 17.25�~�20.25V 27.6�~�32.4V 31�~�36.45V
55.2�~�64.8V


Similar Part No. - PS-65-5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
PS-65-5 ETC2-PS-65-5 Datasheet
103Kb / 2P
   SWITCHING POWER SUPPLY
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-65-5 MEANWELL-PS-65-5 Datasheet
426Kb / 2P
   65W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PS-65-5 RSG-PS-65-5 Datasheet
121Kb / 2P
   65W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-65-5 MEANWELL-PS-65-5 Datasheet
429Kb / 2P
   65W Single Output Switching Power Supply
More results

Similar Description - PS-65-5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
RSG Electronic Componen...
PS-65 RSG-PS-65 Datasheet
121Kb / 2P
   65W Single Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
PS65 ASTRODYNE-PS65 Datasheet
323Kb / 4P
   65W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-65 MEANWELL-PS-65_11 Datasheet
429Kb / 2P
   65W Single Output Switching Power Supply
EPS-65 MEANWELL-EPS-65_11 Datasheet
560Kb / 3P
   65W Single Output Switching Power Supply
PS-65 MEANWELL-PS-65 Datasheet
426Kb / 2P
   65W Single Output Switching Power Supply
EPS-65 MEANWELL-EPS-65_12 Datasheet
1Mb / 3P
   65W Single Output Switching Power Supply
EPS-65S MEANWELL-EPS-65S Datasheet
96Kb / 4P
   65W Single Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
RQ-65 TOTAL-POWER-RQ-65 Datasheet
332Kb / 2P
   65W Quad Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PT-65 RSG-PT-65 Datasheet
125Kb / 2P
   65W Triple Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PD-65 MEANWELL-PD-65_11 Datasheet
428Kb / 2P
   65W Dual Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com