Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

DR-30 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part No. DR-30
Description  30W Single Output Industrial DIN Rail Power Supply
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Homepage  http://www.astrodyne.com
Logo 

DR-30 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
d r - 3 0 series
30W Single Output Industrial DIN Rail Power Supply
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTrOdYNE.COM
SPECIFICATION
DR-30-5
DR-30-12
DR-30-15
DR-30-24
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
AC�CURRENT (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�HUMIDITY
WORKING�TEMP.
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
5V
12V
15V
24V
3A
2A
2A
1.5A
0�~�3A
0�~�2A
0�~�2A
0�~�1.5A
15W
24W
30W
36W
80mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
13.5�~�16.5V
150mVp-p
21.6�~�26.4V
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
10.8�~�13.2V
4.75�~�5.5V
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
100ms,�30ms/230VAC����������100ms,�30ms/115VAC at�full�load
100ms/230VAC����������30ms/115VAC at�full�load
85�~�264VAC����������120�~�370VDC
47�~�63Hz
74%
81%
82%
83%
0.88A/115VAC����������0.48A/230VAC
COLD�START 15A/115VAC����������30A/230VAC
105�~�160% rated�output�power
Protection�type�: Constant�current�limiting,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
5.75�~�6.75V
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
13.8�~�16.2V
17.25�~�20.25V
27.6�~�32.4V
-20�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-40�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�period�for�60min. each�along�X, Y,�Z�axes
441.5K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
File�Name:DR-30-SPEC���2005-09-13
UL60950-1, TUV�EN60950-1
EN50178
Approved,�Design�refer�to
Compliance�to�EN55011,EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,�3,�4,�5,�6,�8,�11,�ENV50204,�EN55024,�EN61000-6-2,�EN61204-3�Heavy�industry�level,�criteria A
30W�Single�Output�Industrial�DIN�Rail�Power�Supply
D R - 3 0 series
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
ENVIRONMENT
PROTECTION
SAFETY &
EMC
(Note�4)
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC
I/P-O/P:100M�Ohms/500VDC
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
�����������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
����������������������� ��������������������
���������������
��������������������������
���������������������������
����������������
����������
78*93*56mm�(W*H*D)
0.27Kg;�48pcs/14Kg/1.02CUFT


Html Pages

1  2 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn