Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

AD-120 Datasheet(PDF) 5 Page - Astrodyne Corporation

Part # AD-120
Description  120W Dual Output Switching Power Supply
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

AD-120 Datasheet(HTML) 5 Page - Astrodyne Corporation

  AD-120 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation AD-120 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation AD-120 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation AD-120 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation AD-120 Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation AD-120 Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
120W Quad Output Switching Power Supply
A q - 1 2 0 series
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTROdYNE.COM
Q-120B
Q-120C
Q-120D
5V
5V
5V
12V
CH2
CH2
CH2
-5V
CH3
CH3
CH3
-12V
CH4
CH4
CH4
15V
-5V
-15V
12V
24V
-12V
11A
10A
8A
4A
1A
1A
3.5A
1A
1A
2A
2A
1A
2�~�12A
2�~�12A
2�~�12A
0.5�~�5A
0.2�~�1A
0.2�~�1A
0.5�~�5A
0.2�~�1A
0.2�~�1A
0.2�~�5A
0.2�~�2A
0.2�~�1A
120W
122.5W
124W
80mVp-p 120mVp-p 80mVp-p 120mVp-p
150mVp-p 80mVp-p 150mVp-p
120mVp-p 180mVp-p 120mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
CH1:�4.75�~�5.5V
2.0%
2.0%
2.0%
6.0%
6.0%
6.0%
+10,-5%
+10,-5%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
5.0%
5.0%
5.0%
6.0%
6.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE,�HOLD�TIME
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT�(max.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT
200ms,�50ms,�20ms�at�full�load
88�~�132VAC/176�~�264VAC�selected�by�switch����������240�~�370VDC
47�~�63Hz
77%
76%
80%
2.8A/115VAC����������1.6A/230VAC
COLD�START 35A
<3.5mA /�240VAC
105�~�135% rated�output�power
CH1:5.75�~�6.75VDC
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�: Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0~50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
261.4K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
199*110*50mm�(L*W*H)
0.86Kg;�16pcs/14.7Kg/0.95CUFT
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
File�Name:Q-120-SPEC���2004-11-30
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to
EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
120W�Quad�Output�Switching�Power�Supply
���������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������
����������������������������������
����������������
����������
Q - 1 2 0 series
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
CH1
CH1
CH1
OUTPUT�NUMBER
Aq-120B
Aq-120C
Aq-120d


Similar Part No. - AD-120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Bothhand USA, LP.
AD-1102S BOTHHAND-AD-1102S Datasheet
280Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-1308S BOTHHAND-AD-1308S Datasheet
85Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
logo
COTEK ELECTRONIC IND. C...
AD-1500-12 COTEK-AD-1500-12 Datasheet
1Mb / 6P
   1500W Programmable Digital Power Supply
2022.04
AD-1500-15 COTEK-AD-1500-15 Datasheet
1Mb / 6P
   1500W Programmable Digital Power Supply
2022.04
AD-1500-24 COTEK-AD-1500-24 Datasheet
1Mb / 6P
   1500W Programmable Digital Power Supply
2022.04
More results

Similar Description - AD-120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
D-120 MEANWELL-D-120 Datasheet
453Kb / 2P
   120W Dual Output Switching Power Supply
logo
XP Power Limited
D-120A XPPOWER-D-120A Datasheet
258Kb / 4P
   120W Dual Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
D-120 MEANWELL-D-120_10 Datasheet
461Kb / 2P
   120W Dual Output Switching Power Supply
HLG-120 MEANWELL-HLG-120_11 Datasheet
344Kb / 6P
   120W Single Output Switching Power Supply
HLG-120_1107 MEANWELL-HLG-120_1107 Datasheet
371Kb / 6P
   120W Single Output Switching Power Supply
HLG-120H-48A MEANWELL-HLG-120H-48A Datasheet
187Kb / 7P
   120W Single Output Switching Power Supply
EPS-120 MEANWELL-EPS-120 Datasheet
581Kb / 4P
   120W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
Q-120 RSG-Q-120 Datasheet
139Kb / 2P
   120W Quad Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
HLG-120H MEANWELL-HLG-120H Datasheet
345Kb / 6P
   120W Single Output Switching Power Supply
Q-120 MEANWELL-Q-120_10 Datasheet
684Kb / 2P
   120W Quad Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com