Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TLV320DAC23PWG4 Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Part # TLV320DAC23PWG4
Description  Stereo Audip D/A Converter, 8-to 96 kHz With intergrated haeadphone Amplifier
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLV320DAC23PWG4 Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TLV320DAC23PWG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLV320DAC23PWG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLV320DAC23PWG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLV320DAC23PWG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV320DAC23PWG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV320DAC23PWG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV320DAC23PWG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV320DAC23PWG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV320DAC23PWG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 42 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Introduction
1−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Features
1−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Functional Block Diagram
1−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Terminal Assignments
1−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Ordering Information
1−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Terminal Functions
1−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Specifications
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Absolute Maximum Ratings Over Operating Free-Air Temperature
Range
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Recommended Operating Conditions
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Electrical Characteristics Over Recommended Operating
Conditions
2−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1
DAC
2−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2
Analog Line Input to Line Output
2−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3
Stereo Headphone Output
2−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.4
Analog Reference Levels
2−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.5
Digital I/O
2−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.6
Supply Current
2−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Digital-Interface Timing
2−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1
Audio Interface (Master Mode)
2−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2
Audio Interface (Slave-Mode)
2−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3
Three-Wire Control Interface (SDI)
2−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.4
Two-Wire Control Interface
2−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
How to Use the DAC23
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Control Interfaces
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
SPI
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
2-Wire
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3
Register Map
3−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Analog Interface
3−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Line Inputs
3−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2
Line Outputs
3−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3
Headphone Output
3−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
Digital Audio Interface
3−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1
Digital Audio-Interface Modes
3−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2
Audio Sampling Rates
3−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3
Digital Filter Characteristics
3−10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Mechanical Data
A−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - TLV320DAC23PWG4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TLV320DAC23PW TI-TLV320DAC23PW Datasheet
219Kb / 38P
[Old version datasheet]   STEREO AUDIO D/A CONVERTER, 8-TO 96KHZ WITH INTERGRATED HEADPHONE AMPLIFIER
TLV320DAC23PWR TI-TLV320DAC23PWR Datasheet
219Kb / 38P
[Old version datasheet]   STEREO AUDIO D/A CONVERTER, 8-TO 96KHZ WITH INTERGRATED HEADPHONE AMPLIFIER
TLV320DAC23PWRG4 TI-TLV320DAC23PWRG4 Datasheet
219Kb / 38P
[Old version datasheet]   STEREO AUDIO D/A CONVERTER, 8-TO 96KHZ WITH INTERGRATED HEADPHONE AMPLIFIER
More results

Similar Description - TLV320DAC23PWG4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
PCM1807 TI1-PCM1807_15 Datasheet
796Kb / 33P
[Old version datasheet]   96-kHz Stereo A/D Converter
PCM1803 TI1-PCM1803_09 Datasheet
447Kb / 23P
[Old version datasheet]   96-kHz STEREO A/D CONVERTER
TLV320DAC23 TI-TLV320DAC23 Datasheet
219Kb / 38P
[Old version datasheet]   STEREO AUDIO D/A CONVERTER, 8-TO 96KHZ WITH INTERGRATED HEADPHONE AMPLIFIER
logo
Cirrus Logic
CS4334 CIRRUS-CS4334_04 Datasheet
740Kb / 25P
   8-Pin, 24-Bit, 96 kHz Stereo D/A Converter
CS4334 CIRRUS-CS4334 Datasheet
817Kb / 26P
   8-Pin, 24-Bit, 96 kHz Stereo D/A Converter
CS4334 CIRRUS-CS4334_08 Datasheet
806Kb / 24P
   8-Pin, 24-Bit, 96 kHz Stereo D/A Converter
CS5333 CIRRUS-CS5333 Datasheet
375Kb / 20P
   24-Bit, 96 kHz Stereo A/D Converter?
logo
Elite Semiconductor Mem...
AD12250A ESMT-AD12250A Datasheet
132Kb / 3P
   24 bit, 96 kHz Stereo A/D Converter
logo
Texas Instruments
TLV320AIC23B-Q1 TI1-TLV320AIC23B-Q1 Datasheet
497Kb / 39P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Codec, 8- to 96-kHz, With Integrated Headphone Amplifier
TLV320AIC23 TI-TLV320AIC23_06 Datasheet
222Kb / 44P
[Old version datasheet]   Stereo Audio CODEC, 8-to 96-kHz, With Integrated Headphone Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com