Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FK1 Datasheet(PDF) 8 Page - Littelfuse

Part # FK1
Description  Fuse links for rated voltage up to 32 V
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LITTELFUSE [Littelfuse]
Direct Link  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

FK1 Datasheet(HTML) 8 Page - Littelfuse

Back Button FK1 Datasheet HTML 2Page - Littelfuse FK1 Datasheet HTML 3Page - Littelfuse FK1 Datasheet HTML 4Page - Littelfuse FK1 Datasheet HTML 5Page - Littelfuse FK1 Datasheet HTML 6Page - Littelfuse FK1 Datasheet HTML 7Page - Littelfuse FK1 Datasheet HTML 8Page - Littelfuse FK1 Datasheet HTML 9Page - Littelfuse FK1 Datasheet HTML 10Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm
Artikel-Nr.
Article-No.
Réf. d' article
Nennstrom
Ratedcurrent
Intensité nom.
I
N/Irat
Spannungsfall
Voltage drop
Chute de tension
U
D
Schmelzintegral
Joule integral
Intégral de Joule
I²t
Kaltwiderstand
Coldresistance
Res. à froit
R
K
Kennfarbe
Colour-code
Code couleur
Schmelzzeit-Grenzwerte DIN / Pre-arcing time - limits / Temps de fusion limits
Normen / Specifications / Normes
In our continuing strategy to deliver unparalleled circuit protection solutions,
technical expertise and application leadership, we proudly introduce the
WICKMANN Group and its products to the Littelfuse portfolio.
WebSite www.littelfuse.com
Achtung: 1.00 bedeutet die Nummer "Eins" mit zwei Dezimalstellen. 1,000 bedeutet die Nummer "Eintausend" / Note: 1.00 means the number "one" with two decimal places. 1,000 means
the number "one thousand" / Attention: 1.00 signifie le numero "un" avec deux decimals. 1,000 signifie le numero "mille"
DIN
72581-3
UL 248 Special Purpose Fuses
cULus Recognized: File No. E211637
142.6185.410_
142.6185.420_
142.6185.430_
142.6185.440_
142.6185.450_
142.6185.475_
142.6185.510_
142.6185.515_
142.6185.520_
142.6185.525_
142.6185.530_
142.6185.540_
1A
2A
3A
4A
5A
7.5
A
10
A
15
A
20
A
25
A
30
A
40
A
-
-
175 mV
175 mV
175 mV
150 mV
125 mV
125 mV
125 mV
100 mV
100 mV
100 mV
150 mV
130 mV
140 mV
120 mV
145 mV
115 mV
95 mV
90 mV
90 mV
80 mV
80 mV
100 mV
2.00 A²s
8.00 A²s
15.0 A²s
25.0 A²s
35.0 A²s
60.0 A²s
115 A²s
250 A²s
600 A²s
600 A²s
1,070 A²s
2,000 A²s
Standard
DIN max.
PUDENZ
max.
Letzte Ziffer der Art.-Nr. = Verpackungsindex, siehe Seite 88 / Last figure of article-no. = packaging code, see page 88 / Dernier chiffre du numéro d'article = code d'emballage, voir page 88
zugehöriger Halter siehe Seite 50, 82 / corresponding holder see page 50, 82 / porte-fusible correspondant voir page 50, 82
108 m
Ω
45.0 m
Ω
28.5 m
Ω
22.5 m
Ω
16.5 m
Ω
11.5 m
Ω
6.80 m
Ω
4.30 m
Ω
3.10 m
Ω
2.30 m
Ω
1.90 m
Ω
1.40 m
Ω
max.
1 A - 40 A
1.10 I
N / Irat
1.35 I
N / Irat
2.00 I
N / Irat
3.50 I
N / Irat
6.00 I
N / Irat
1 A - 40 A
1 A - 40 A
1 A - 40 A
1 A - 40 A
100h
750 ms
150 ms
40 ms
20 ms
-
1,800 s
5 s
500 ms
100 ms
TAC-Sicherungseinsätze für Nennspannungen bis 58 V / TAC-Fuse links for rated voltage up to 58 V /
TAC-Fusibles pour tension nom. jusqu'à 58 V
Isolierkörper / Insulating body / Corps Isolants:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique
(UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)
Abdeckung / Cover / Capuchon:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matiére thermoplastique (V0, transparent),
Schmelzleiter sichtbar / visible melting-element / filament visible
Anschlüsse / Connections / Connexions:
Flachstecker / Blade contacts / Contacts plats
Kupferlegierung, gal. Sn / copper alloy, gal. Sn / alliage cuivreux, gal. Sn
kantengeschützt / edge-protected / bords protégés
Schaltvermögen / Breaking capacity / Pouvoir de coupure: 1,000 A, 58 V, DC
F
I = 1.33 (max. Dauerstrom / max. operating current / max. courant permanent: 0.75 x Irat bei / at / à 23°C)
min.


Similar Part No. - FK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fox Electronics
FK10.000 FOX-FK10.000 Datasheet
33Kb / 1P
   TIGHT TOLERANCE THERMOPLASTIC ENCASED SMD CRYSTAL
FK10000 FOX-FK10000 Datasheet
33Kb / 1P
   TIGHT TOLERANCE THERMOPLASTIC ENCASED SMD CRYSTAL
logo
Power-One
FK1001-7R POWER-ONE-FK1001-7R Datasheet
173Kb / 4P
   150 Watt DC-DC Converters
logo
Mitsubishi Electric Sem...
FK10KM-10 MITSUBISHI-FK10KM-10 Datasheet
54Kb / 5P
   HIGH-SPEED SWITCHING USE
logo
Inchange Semiconductor ...
FK10KM-10 ISC-FK10KM-10 Datasheet
346Kb / 3P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Similar Description - FK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Littelfuse
153.5395.610 LITTELFUSE-153.5395.610 Datasheet
114Kb / 1P
   BF2-Fuse links for rated voltage up to 32 V
169.520 LITTELFUSE-169.520 Datasheet
92Kb / 1P
   OFK3-Fuse links for rated voltage up to 32 V
153.5631.530 LITTELFUSE-153.5631.530 Datasheet
75Kb / 1P
   BF1-Fuse links for rated voltage up to 32 V
161.450 LITTELFUSE-161.450_00 Datasheet
186Kb / 1P
   OF2-Fuse links for rated voltage up to 32 V
155.0892.5501 LITTELFUSE-155.0892.5501 Datasheet
74Kb / 1P
   CF8-Fuse links for rated voltage up to 58 V
16670000430 LITTELFUSE-16670000430 Datasheet
47Kb / 1P
   FKS-fuse-links for rated voltage up to 80 V
162.7049.4402 LITTELFUSE-162.7049.4402 Datasheet
181Kb / 1P
   TF-Fuse links for rated voltage up to 90 V
166.6885.5201 LITTELFUSE-166.6885.5201 Datasheet
90Kb / 1P
   FK3-Fuse links for rated voltage up to 80 V
277.6306.0001 LITTELFUSE-277.6306.0001 Datasheet
59Kb / 1P
   FKW-Inlineholder for fuse links up to 32 V
277.6106.0002 LITTELFUSE-277.6106.0002 Datasheet
141Kb / 1P
   FK-Inlineholder for fuse links up to 32 V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com