Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

SMP1304 Datasheet(PDF) 5 Page - Skyworks Solutions Inc.

Part No. SMP1304
Description  Low-Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Homepage  http://www.skyworksinc.com
Logo 

SMP1304 Datasheet(HTML) 5 Page - Skyworks Solutions Inc.

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
DATA SHEET • SMP1304 SERIES
Skyworks Solutions, Inc. • Phone [781] 376-3000 • Fax [781] 376-3100 • sales@skyworksinc.com • www.skyworksinc.com
200044 Rev. C • Skyworks Proprietary Information • Products and Product Information are Subject to Change Without Notice. • February 23, 2006
5
SOD-323
0.090 (2.30 mm) Min.
0.108 (2.74 mm) Max.
0.045 (1.15 mm) Min.
0.053 (1.35 mm) Max.
0.050
(1.25 mm) Max.
0.006
(0.15 mm) Typ.
0.008 (0.20 mm) Nom.
0.004 (0.10 mm) Max.
0.010 (0.25 mm) Min.
0.010
(0.25 mm) Min.
0.016
(0.40 mm) Max.
0.063 (1.60 mm) Min.
0.071 (1.80 mm) Max.
Cathode
Indicator
2
1
SOT-23
3
2
1
0.035 (0.89 mm) Min.
0.044 (1.12 mm) Max.
0.0005 (0.01 mm) Min.
0.004 (0.10 mm) Max.
0.012 (0.30 mm) Min.
0.020 (0.50 mm) Max.
0.003 (0.080 mm) Min.
0.008 (0.20 mm) Max.
8˚ Max.
0.022 (0.55 mm) Ref.
0.110 (2.80 mm) Min.
0.120 (3.04 mm) Max.
0.083 (2.10 mm) Min.
0.104 (2.64 mm) Max.
0.037 (0.95 mm) Ref.
0.047 (1.20 mm) Min.
0.055 (1.40 mm) Max.
0.076 (1.92 mm) Ref.
0.020 (0.51 mm) Ref.
SOT-143
0.110 (2.80 mm) Min.
0.120 (3.04 mm) Max.
0.083 (2.10 mm) Min.
0.104 (2.64 mm) Max.
0.012 (0.30 mm) Min.
0.020 (0.50 mm) Max.
0.0005 (0.01 mm) Min.
0.004 (0.15 mm) Max.
0.031 (0.80 mm) Min.
0.047 (1.20 mm) Max.
0.030 (0.76 mm) Min.
0.035 (0.89 mm) Max.
0.047 (1.20 mm) Min.
0.055 (1.40 mm) Max.
0.003 (0.08 mm) Min.
0.008 (0.20 mm) Max.
0.022 (0.55 mm) Ref.
8˚ Max.
0.020 (0.50 mm) Ref.
0.028 (0.70 mm) Ref.
0.068 (1.72 mm) Ref.
0.076 (1.92 mm) Ref.
4
3
2
1
SOT-5
0.074
(1.90 mm)
Ref.
0.118
(3.00 mm)
0.087
(2.20 mm)
0.012
(0.30 mm)
0.000
(0.00 mm)
Min.
0.122 (3.10 mm)
0.106 (2.70 mm)
0.064 (1.63 mm)
0.035 (0.90 mm)
0.020 (0.51 mm)
0.014 (0.35 mm)
1
54
23
0.037 (0.95 mm) Ref.
0.069
(1.75 mm)
0.052
(1.30 mm)
0.024
(0.61 mm)
0.004
(0.10 mm)
0.0104 (0.26 mm)
0.0035 (0.09 mm) Min.
0.012 (0.30 mm) Typ.


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download



Related Electronics Part Number

Part NumberComponents DescriptionHtml ViewManufacturer
SMP1302Switch and Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes 1 2 3 4 5 Skyworks Solutions Inc.
MADP-008120-12790TSurface Mount Plastic PIN Diodes 1 2 3 4 Tyco Electronics
SMPPSurface Mount Plastic PIN Diodes 1 2 3 4 5 MoreTyco Electronics
SMP1330Plastic Packaged Limiter Diodes 1 2 Skyworks Solutions Inc.
UM2100_05ATTENUATOR AND POWER PIN DIODES 2-30 MHz 1 2 3 4 5 MoreMicrosemi Corporation
MA4GP907GaAs Flip-Chip PIN Diodes 1 2 3 4 Tyco Electronics
PD7XX7InGaAs PIN PHOTO DIODES 1 2 3 Mitsubishi Electric Semiconductor
MA4P274-1225T_1Quad PIN Diode Attenuator 5 -3000 MHz 1 2 3 4 5 MoreTyco Electronics
MA4L_1Silicon PIN Limiter Diodes 1 2 3 4 5 MoreTyco Electronics
SM0502CERAMIC MELF PIN DIODES 1 2 Microsemi Corporation

Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn